công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6503MAX bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH6503MAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMH6503MAX bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6503MAX Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6503MAX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 33 page
background image
V
+
VG
+VIN
+RG
-RG
-VIN
V
-
1
2
3
4
5
6
7
V
-
VREF
VOUT
GND
I
-
NC
V
+
8
9
10
11
12
13
14
LMH6503
SNOSA78E – OCTOBER 2003 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Electrical Characteristics
(1) (continued)
Unless otherwise specified, all limits ensured for TJ = 25°C, VS = ±5V, AV(MAX) = 10, VCM = 0V, RF = 1kΩ, RG = 174Ω, VIN_DIFF
= ±0.1V, RL = 100Ω, VG = +1V. Boldface limits apply at the temperature extremes.
Parameter
Test Conditions
Min(2)
Typ(2)
Max(2)
Units
IS
Supply Current
RL = Open
37
50
53
mA
RL = Open, VS = ±2.5V
12
20
23
Connection Diagram
Top View
Figure 3. 14-Pin SOIC AND TSSOP Packages
See Package Numbers D0014A and PW0014A
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6503


Số phần tương tự - LMH6503MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6503MAX NSC-LMH6503MAX Datasheet
1,009Kb / 20P
   Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
logo
Texas Instruments
LMH6503MAX TI-LMH6503MAX Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MAX/NOPB TI1-LMH6503MAX/NOPB Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMH6503MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6503 TI1-LMH6503 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MT TI-LMH6503MT Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMH6503 Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6503 NSC-LMH6503 Datasheet
1,009Kb / 20P
   Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6502 NSC-LMH6502 Datasheet
941Kb / 19P
   Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
logo
Intersil Corporation
LMH6505 INTERSIL-LMH6505 Datasheet
715Kb / 18P
   Wideband, Low Power, Linear-in-dB, Variable Gain Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6505 NSC-LMH6505 Datasheet
1Mb / 20P
   Wideband, Low Power, Linear-in-dB, Variable Gain Amplifier
logo
Texas Instruments
LMH6504 TI1-LMH6504_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Wideband, Low Power, Variable Gain Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6504 NSC-LMH6504 Datasheet
759Kb / 19P
   Wideband, Low Power, Variable Gain Amplifier
logo
Texas Instruments
LMH6502 TI-LMH6502_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LMH6502 Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6505 TI1-LMH6505 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LMH6505 Wideband, Low Power, Linear-in-dB, Variable Gain Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com