công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5274LCVM166 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5274LCVM166
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5274LCVM166 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5274LCVM166 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 44 page
background image
MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification, Rev. 4
Signal Descriptions
Freescale Semiconductor
6
IRQ1
PIRQ[1]
——
I
K13
J13
FEC0
FEC0_MDIO
PFECI2C[5]
I2C_SDA
U2RXD
I/O
A7
A3
FEC0_MDC
PFECI2C[4]
I2C_SCL
U2TXD
O
B7
C5
FEC0_TXCLK
PFEC0H[7]
——
I
C3
C1
FEC0_TXEN
PFEC0H[6]
——
O
D4
C3
FEC0_TXD[0]
PFEC0H[5]
——
O
G4
D2
FEC0_COL
PFEC0H[4]
——
I
A6
B4
FEC0_RXCLK
PFEC0H[3]
——
I
B6
B3
FEC0_RXDV
PFEC0H[2]
——
I
B5
C4
FEC0_RXD[0]
PFEC0H[1]
——
I
C6
D5
FEC0_CRS
PFEC0H[0]
——
I
C7
A2
FEC0_TXD[3:1]
PFEC0L[7:5]
——
O
E3, F3, F4
D1, E3, D3
FEC0_TXER
PFEC0L[4]
——
O
D3
C2
FEC0_RXD[3:1]
PFEC0L[3:1]
——
I
D5, C5, D6
D4, B1, B2
FEC0_RXER
PFEC0L[0]
——
I
C4
E4
FEC1
FEC1_MDIO
PFECI2C[3]
——
I/O
G1
FEC1_MDC
PFECI2C[2]
——
O
G2
FEC1_TXCLK
PFEC1H[7]
——
I
C1
FEC1_TXEN
PFEC1H[6]
——
O
D2
FEC1_TXD[0]
PFEC1H[5]
——
O
F1
FEC1_COL
PFEC1H[4]
——
I
A5
FEC1_RXCLK
PFEC1H[3]
——
I
B4
FEC1_RXDV
PFEC1H[2]
——
I
A3
FEC1_RXD[0]
PFEC1H[1]
——
I
B3
FEC1_CRS
PFEC1H[0]
——
I
A4
FEC1_TXD[3:1]
PFEC1L[7:5]
——
O
E1, E2, F2
FEC1_TXER
PFEC1L[4]
——
O
D1
FEC1_RXD[3:1]
PFEC1L[3:1]
——
I
B1, B2, A2
FEC1_RXER
PFEC1L[0]
——
I
C2
Table 2. MCF5274 and MCF5275 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate1
Alternate2 Dir.1
MCF5274
MCF5275
256 MAPBGA
MCF5274L
MCF5275L
196 MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5274LCVM166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MCF5274L NXP-MCF5274L Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
logo
Motorola, Inc
MCF5274LVM133 MOTOROLA-MCF5274LVM133 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274LVM133 FREESCALE-MCF5274LVM133 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5274LVM166 MOTOROLA-MCF5274LVM166 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274LVM166 FREESCALE-MCF5274LVM166 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5274LCVM166

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5213 FREESCALE-MCF5213 Datasheet
869Kb / 56P
   Microcontroller Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com