công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1086ISX-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM1086ISX-ADJ/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM1086ISX-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
LM1086
www.ti.com
SNVS039H – JUNE 2000 – REVISED MAY 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
Ripple Rejection vs. Frequency (LM1086-Adj.)
Ripple Rejection vs. Output Current (LM1086-Adj.)
Figure 12.
Figure 13.
Ripple Rejection vs. Frequency (LM1086-5)
Ripple Rejection vs. Output Current (LM1086-5)
Figure 14.
Figure 15.
Line Transient Response
Load Transient Response
Figure 16.
Figure 17.
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM1086


Số phần tương tự - LM1086ISX-ADJ/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086IT-5.0-NOPB
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   1.5-A Low Dropout Positive Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM1086ISX-ADJ/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM1086IT-3.3 TI1-LM1086IT-3.3 Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators
LM1086 TI-LM1086_15 Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5-A Low Dropout Positive Regulators
logo
Microsemi Corporation
LX8386X-XX MICROSEMI-LX8386X-XX Datasheet
283Kb / 11P
   1.5A Low Dropout Positive Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM1086 NSC-LM1086 Datasheet
822Kb / 15P
   1.5A Low Dropout Positive Regulators
logo
Linear Technology
RH1086K LINER-RH1086K_15 Datasheet
68Kb / 2P
   1.5A/0.5A Low Dropout Positive Regulators
RH1086K LINER-RH1086K Datasheet
62Kb / 2P
   1.5A/0.5A Low Dropout Positive Regulators
RH1086M LINER-RH1086M_1 Datasheet
89Kb / 6P
   0.5A and 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
RH1086M LINER-RH1086M_15 Datasheet
94Kb / 6P
   0.5A and 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
RH1086M LINER-RH1086M Datasheet
164Kb / 4P
   0.5A and 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulators
logo
Unisonic Technologies
L1119 UTC-L1119_12 Datasheet
168Kb / 4P
   1.5A LOW DROPOUT REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com