công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7816PB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7816PB
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit High Speed Micro Power Sampling
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7816PB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7816PB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7816PB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
7
®
ADS7816
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT)
At TA = +25°C, VCC = +5V, VREF = +5V, fSAMPLE = 200kHz, and fCLK = 16 • fSAMPLE, unless otherwise specified.
CHANGE IN INTEGRAL LINEARITY and DIFFERENTIAL
LINEARITY vs SAMPLE RATE
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
0
100
200
300
400
500
Sample Rate (kHz)
Change in Integral
Linearity (LSB)
Change in Differential
Linearity (LSB)
REFERENCE CURRENT vs TEMPERATURE
(Code = 710h)
55
50
45
40
35
30
25
–55
–40
–25
0
25
70
85
Temperature (°C)
REFERENCE CURRENT vs SAMPLE RATE
(Code = 710h)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
40
80
120
160
200
Sample Rate (kHz)


Số phần tương tự - ADS7816PB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7816PB TI-ADS7816PB Datasheet
931Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling
ADS7816PB TI-ADS7816PB Datasheet
963Kb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816PBG4 TI-ADS7816PBG4 Datasheet
931Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling
ADS7816PBG4 TI-ADS7816PBG4 Datasheet
963Kb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7816PB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7816PG4 TI-ADS7816PG4 Datasheet
931Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling
ADS7816U TI1-ADS7816U Datasheet
951Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7816 BURR-BROWN-ADS7816 Datasheet
226Kb / 13P
   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7816P TI1-ADS7816P Datasheet
951Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816EB TI-ADS7816EB Datasheet
963Kb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7817E TI-ADS7817E Datasheet
633Kb / 21P
[Old version datasheet]   12-Bit Differential Input Micro Power Sampling
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1286 BURR-BROWN-ADS1286 Datasheet
165Kb / 11P
   12-Bit Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1286 TI1-ADS1286_14 Datasheet
491Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1286 TI1-ADS1286_16 Datasheet
483Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Bit Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1286 BURR-BROWN-ADS1286_06 Datasheet
141Kb / 14P
   12-Bit Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com