công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM22671MRE-ADJ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM22671MRE-ADJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM22671/LM22671-Q1 42V, 500mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM22671MRE-ADJ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM22671MRE-ADJ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
LM22671
www.ti.com
SNVS589M – SEPTEMBER 2008 – REVISED APRIL 2013
Typical Performance Characteristics
Unless otherwise specified the following conditions apply: Vin = 12V, TJ = 25°C.
Efficiency vs IOUT and VIN
VOUT = 3.3V
Normalized Switching Frequency vs Temperature
Figure 2.
Figure 3.
Current Limit vs Temperature
Normalized RDS(ON) vs Temperature
Figure 4.
Figure 5.
Feedback Bias Current vs Temperature
Normalized Enable Threshold Voltage vs Temperature
Figure 6.
Figure 7.
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM22671


Số phần tương tự - LM22671MRE-ADJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM22671MRE-ADJ NSC-LM22671MRE-ADJ Datasheet
426Kb / 18P
   500 mA SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22671MRE-ADJ NSC-LM22671MRE-ADJ Datasheet
429Kb / 18P
   500 mA SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
logo
Texas Instruments
LM22671MRE-ADJ/NOPB TI-LM22671MRE-ADJ/NOPB Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22671/-Q1 42 V, 500 mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
More results

Mô tả tương tự - LM22671MRE-ADJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM22671 TI-LM22671_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22671/-Q1 42 V, 500 mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
LM25575QMH TI1-LM25575QMH Datasheet
999Kb / 30P
[Old version datasheet]   LM25575/LM25575-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
LM25576 TI-LM25576_15 Datasheet
980Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM25576/LM25576-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM25575 TI-LM25575 Datasheet
999Kb / 30P
[Old version datasheet]   LM25575/LM25575-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
LM22676 TI-LM22676_13 Datasheet
2Mb / 27P
[Old version datasheet]   LM22676/LM22676-Q1 42V, 3A SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
LM25574 TI1-LM25574_14 Datasheet
929Kb / 30P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25574_0703 NSC-LM25574_0703 Datasheet
414Kb / 22P
   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25575 TI1-LM25575_14 Datasheet
989Kb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25576_0703 NSC-LM25576_0703 Datasheet
434Kb / 24P
   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM22674 TI-LM22674 Datasheet
2Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM22674/LM22674-Q1 42V, 500 mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com