công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2936MMX-3.3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2936MMX-3.3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM2936 Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2936MMX-3.3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2936MMX-3.3 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
LM2936
SNOSC48N – JUNE 2000 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Electrical Characteristics for LM2936–5.0 (continued)
VIN = 14V, IO = 10 mA, TJ = 25°C, unless otherwise specified. Boldface limits apply over entire operating temperature range
Min
Typical
Max
Parameter
Conditions
Units
(1)
(2)
(1)
Shutdown Low
Output On, RLOAD = 500Ω
1.1
0.60
V
Threshold Voltage, VIL
Shutdown High
Output Off, VSD = 2.4V, RLOAD = 500Ω
12
μA
Current, IIH
Quiescent Current
Output Off, VSD = 2.4V, RLOAD = 500Ω
30
μA
Includes IIH Current
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM2936


Số phần tương tự - LM2936MMX-3.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2936MMX-3.3 NSC-LM2936MMX-3.3 Datasheet
853Kb / 15P
   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM2936MMX-3.3 TI-LM2936MMX-3.3 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM2936 Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
LM2936MMX-3.3/NOPB TI-LM2936MMX-3.3/NOPB Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM2936MMX-3.3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2936MP-5.0 TI-LM2936MP-5.0 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM2936 Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2936 NSC-LM2936 Datasheet
853Kb / 15P
   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM2936 TI-LM2936_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
SM74501 TI1-SM74501 Datasheet
428Kb / 14P
[Old version datasheet]   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
LM2936Q TI1-LM2936Q Datasheet
420Kb / 17P
[Old version datasheet]   Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Microchip Technology
MCP1710 MICROCHIP-MCP1710 Datasheet
959Kb / 24P
   Ultra Low Quiescent Current LDO Regulator
01/27/15
MCP1710 MICROCHIP-MCP1710_15 Datasheet
959Kb / 24P
   Ultra Low Quiescent Current LDO Regulator
01/27/15
logo
Rohm
BD7XXL2EFJ-C ROHM-BD7XXL2EFJ-C Datasheet
1Mb / 33P
   Ultra Low Quiescent Current LDO Regulator
19.Nov.2021 Rev.008
logo
Texas Instruments
LM2936Q-Q1 TI-LM2936Q-Q1 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM2936Q Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Rohm
BD733L5FP-CE2 ROHM-BD733L5FP-CE2 Datasheet
614Kb / 21P
   Ultra Low Quiescent Current LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com