công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25FB-600 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25FB-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced ultrafast power diode
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25FB-600 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BYV25FB-600 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
1.
Product profile
1.1 General description
Enhanced ultrafast power diode in a SOT404 (D2PAK) plastic package
1.2 Features and benefits
High thermal cycling performance
Low on-state losses
Low thermal resistance
Soft recovery characteristic
Surface-mountable package
1.3 Applications
Dual Mode (DCM and CCM) PFC
Power Factor Correction (PFC) for
Interleaved Topology
1.4 Quick reference data
BYV25FB-600
Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02 — 7 March 2011
Product data sheet
Table 1.
Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VRRM
repetitive peak
reverse voltage
--600
V
IF(AV)
average forward
current
square-wave pulse;
δ =0.5 ;
Tmb ≤ 126 °C; see Figure 1;
see Figure 2
--5
A
Static characteristics
VF
forward voltage
IF =5A; Tj =25°C;
see Figure 5
-1.3
1.9
V
IF =5A; Tj =150 °C;
see Figure 5
-1.1
1.7
V
Dynamic characteristics
trr
reverse recovery
time
IF =1A; VR =30V;
dIF/dt = 100 A/µs; Tj =25°C;
see Figure 6
-17.5
35
ns


Số phần tương tự - BYV25FB-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYV25FB-600 WEEN-BYV25FB-600 Datasheet
251Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
More results

Mô tả tương tự - BYV25FB-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV25F-600 PHILIPS-BYV25F-600_15 Datasheet
299Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29FX-600 PHILIPS-BYV29FX-600_15 Datasheet
259Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 5-16 April 2012
logo
WeEn Semiconductors
BYV25F-600 WEEN-BYV25F-600 Datasheet
430Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
BYV29FB-600 WEEN-BYV29FB-600 Datasheet
278Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600_15 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29FB-600 PHILIPS-BYV29FB-600_15 Datasheet
226Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
logo
WeEn Semiconductors
BYV29FX-600 WEEN-BYV29FX-600 Datasheet
371Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV25FX-600 NXP-BYV25FX-600 Datasheet
307Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com