công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV25FB-600 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYV25FB-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced ultrafast power diode
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYV25FB-600 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BYV25FB-600 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BYV25FB-600 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
BYV25FB-600
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 7 March 2011
7 of 12
NXP Semiconductors
BYV25FB-600
Enhanced ultrafast power diode
7.
Package outline
Fig 8.
Package outline SOT404 (D2PAK)
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
A1
D1
D
max.
E
eLp
HD
Q
c
2.54
2.60
2.20
15.80
14.80
2.90
2.10
11
1.60
1.20
10.30
9.70
4.50
4.10
1.40
1.27
0.85
0.60
0.64
0.46
b
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT404
0
2.5
5 mm
scale
Plastic single-ended surface-mounted package (D2PAK); 3 leads (one lead cropped)
SOT404
e
e
E
b
D1
HD
D
Q
Lp
c
A1
A
13
2
mounting
base
05-02-11
06-03-16


Số phần tương tự - BYV25FB-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
BYV25FB-600 WEEN-BYV25FB-600 Datasheet
251Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
More results

Mô tả tương tự - BYV25FB-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV25F-600 PHILIPS-BYV25F-600_15 Datasheet
299Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29FX-600 PHILIPS-BYV29FX-600_15 Datasheet
259Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 5-16 April 2012
logo
WeEn Semiconductors
BYV25F-600 WEEN-BYV25F-600 Datasheet
430Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
BYV29FB-600 WEEN-BYV29FB-600 Datasheet
278Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29F-600 PHILIPS-BYV29F-600_15 Datasheet
223Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV29FB-600 PHILIPS-BYV29FB-600_15 Datasheet
226Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
logo
WeEn Semiconductors
BYV29FX-600 WEEN-BYV29FX-600 Datasheet
371Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
logo
NXP Semiconductors
BYV25FX-600 NXP-BYV25FX-600 Datasheet
307Kb / 11P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
BYV25FB-600 PHILIPS-BYV25FB-600_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Enhanced ultrafast power diode
Rev. 02-7 March 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com