công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-4719 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-4719
Giải thích chi tiết về linh kiện  Telecommunications indicators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-4719 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-4719 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-4719 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
Electrical/Optical Characteristics at TA = 25°C
Symbol
Description
T-13/4
T-1
Min.
Typ.
Max.
Units
Test Conditions
VF
Forward Voltage
4700
1700
1.7
2.0
V
2 mA
4719
1719
1.8
2.5
4740
1790
1.9
2.2
VR
Reverse Breakdown
4700
1700
5.0
V
IR = 50 μA
Voltage
4719
1719
5.0
4740
1790
5.0
ld
Dominant
4700
1700
626
nm
Note 1
Wavelength
4719
1719
585
4740
1790
569
Dl1/2
Spectral Line
4700
1700
40
nm
Halfwidth
4719
1719
36
4740
1790
28
tS
Speed of Response
4700
1700
90
ns
4719
1719
90
4740
1790
500
C
Capacitance
4700
1700
11
pF
VF = 0,
4719
1719
15
f = 1 MHz
4740
1790
18
RqJ-PIN
Thermal Resistance
4700
1700
260[3]
°C/W
Junction to Cathode
Lead
4719
1719
290[4]
4740
1790
lPEAK
Peak Wavelength
4700
1700
635
nm
Measurement at Peak
4740
1790
565
hV
Luminous Efficacy
4700
1700
145
lumens/watt
Note 2
4719
1719
500
4740
1790
595
Notes:
1. The dominant wavelength, ld, is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the
device.
2. The radiant intensity, Ie, in watts per steradian, may be found from the equation Ie = IV/hV, where IV is the luminous intensity in candelas and hV is
luminous efficacy in lumens/watt.
3. T-13/4.
4. T-1.


Số phần tương tự - HLMP-4719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-4719 QT-HLMP-4719 Datasheet
183Kb / 2P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4719 HP-HLMP-4719 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-4719 FAIRCHILD-HLMP-4719 Datasheet
164Kb / 3P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4719 AVAGO-HLMP-4719 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps High efficiency
HLMP-4719 AVAGO-HLMP-4719 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
More results

Mô tả tương tự - HLMP-4719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1719-A00A2 AVAGO-HLMP-1719-A00A2 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
logo
Copal Electronics
PZ-30 COPAL-PZ-30_16 Datasheet
139Kb / 7P
   PRESSURE INDICATORS
logo
Omron Electronics LLC
K3HB OMRON-K3HB Datasheet
1Mb / 32P
   Digital Indicators
logo
OSRAM GmbH
LSYT67B OSRAM-LSYT67B Datasheet
429Kb / 15P
   optical indicators
LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 OSRAM-LSYT676-P2R1-1-Q2S1-35 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
LOGT77K OSRAM-LOGT77K Datasheet
519Kb / 16P
   optical indicators
logo
Copal Electronics
PZ-200 COPAL-PZ-200_16 Datasheet
91Kb / 4P
   PRESSURE INDICATORS
logo
QT Optoelectronics
MV53173 QT-MV53173 Datasheet
309Kb / 3P
   PANEL INDICATORS
logo
Carling Technologies
LP1HRR5-9AAY2-1DU CARLINGTECH-LP1HRR5-9AAY2-1DU Datasheet
751Kb / 6P
   Illuminated Indicators
logo
OSRAM GmbH
LSYT676 OSRAM-LSYT676 Datasheet
398Kb / 17P
   optical indicators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com