công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST16C654CQ100 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Exar Corporation

tên linh kiện ST16C654CQ100
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST16C654CQ100 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Exar Corporation

Back Button ST16C654CQ100 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 51 page
background image
xr
ST16C654/654D
REV. 5.0.2
2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
9
2.0 FUNCTIONAL DESCRIPTIONS
2.1
CPU Interface
The CPU interface is 8 data bits wide with 3 address lines and control signals to execute data bus read and
write transactions. The 654 data interface supports the Intel compatible types of CPUs and it is compatible to
the industry standard 16C550 UART. No clock (oscillator nor external clock) is required to operate a data bus
transaction. Each bus cycle is asynchronous using CS# A-D, IOR# and IOW# or CS#, R/W#, A4 and A3 inputs.
All four UART channels share the same data bus for host operations. A typical data bus interconnection for
Intel and Motorola mode is shown in Figure 4.
FIGURE 4. ST16C654/654D TYPICAL INTEL/MOTOROLA DATA BUS INTERCONNECTIONS
VCC
VCC
DSRA#
CTSA#
RTSA#
DTRA#
RXA
TXA
RIA#
CDA#
GND
A0
A1
A2
UART_CSA#
UART_CSB#
IOR#
IOW#
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
CSA#
CSB#
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
IOR#
IOW#
UART
Channel A
UART
Channel B
UART_INTB
UART_INTA
INTB
INTA
UART_RESET
RESET
Serial Interface of
RS-232
Serial Interface of
RS-232
Intel Data Bus (16 Mode) Interconnections
UART
Channel C
UART
Channel D
Similar
to Ch A
Similar
to Ch A
Similar
to Ch A
UART_INTD
UART_INTC
INTD
INTC
UART_CSC#
UART_CSD#
CSC#
CSD#
VCC
16/68#
VCC
VCC
GND
A0
A1
A2
UART_CS#
A3
R/W#
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
CSA#
CSB#
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
IOR#
IOW#
UART_IRQ#
INTB
INTA
RESET#
Serial Interface of
RS-232
Serial Interface of
RS-232
Motorola Data Bus (68 Mode) Interconnections
VCC
UART_RESET#
(no connect)
DSRA#
CTSA#
RTSA#
DTRA#
RXA
TXA
RIA#
CDA#
UART
Channel A
UART
Channel B
UART
Channel C
Similar
to Ch A
Similar
to Ch A
Similar
to Ch A
INTC
(no connect)
INTD
(no connect)
A4
CSC#
CSD#
VCC
16/68#
UART
Channel D


Số phần tương tự - ST16C654CQ100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST16C654CQ100 EXAR-ST16C654CQ100 Datasheet
968Kb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
ST16C654CQ100 EXAR-ST16C654CQ100 Datasheet
444Kb / 49P
   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO AND INFRARED (IrDA) ENCODER/DECODER
More results

Mô tả tương tự - ST16C654CQ100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST16C654 EXAR-ST16C654 Datasheet
968Kb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
XR16C864 EXAR-XR16C864 Datasheet
592Kb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 128-BYTE FIFO
ST16C554DCJ68-F EXAR-ST16C554DCJ68-F Datasheet
761Kb / 39P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 16-BYTE FIFO
XRT16C854 EXAR-XRT16C854 Datasheet
1Mb / 54P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 128-BYTE FIFO
ST16C554DIQ64-F EXAR-ST16C554DIQ64-F Datasheet
761Kb / 39P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 16-BYTE FIFO
ST16C554 EXAR-ST16C554 Datasheet
757Kb / 39P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 16-BYTE FIFO
XR16C864IQ-F EXAR-XR16C864IQ-F Datasheet
440Kb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 128-BYTE FIFO
XR16C854D EXAR-XR16C854D Datasheet
689Kb / 54P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 128-BYTE FIFO
XR16C850CM-F EXAR-XR16C850CM-F Datasheet
1Mb / 56P
   2.97V TO 5.5V UART WITH 128-BYTE FIFO
ST16C1550 EXAR-ST16C1550 Datasheet
428Kb / 37P
   2.97V TO 5.5V UART WITH 16-BYTE FIFO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com