công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7408-RC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện 7408-RC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common Mode Inductors/EMI Filters
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

7408-RC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bourns Electronic Solutions

  7408-RC Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Tel. (877) 426-8767 • Fax (951) 781-5006
www.bourns.com
25.3
Special Features
• Reduces conductive EMI emission
• High inductance, compact size
• High attenuation at low frequency
• Rated voltage: 250 VAC
• Dielectric strength: 3750 Vrms
• UL 94V-0 rated plastic bobbin
• Operating temperature: -55 to +105 °C
Typical Applications
• Line filter for switch mode power supplies
• Desk top computers
• TV, VCR, DVD and audio equipment
• Battery chargers
• Office equipment
• Industrial electronics
• EMI filters
Notes
* Rated Idc causes a 35 °C temperature rise
7400 Series
Part
Number
L (mH)
Min.
@ 1 KHz
DCR
(Ω)
Max.
I (A)*
Max.
7402-RC
0.6
0.046
2.8
7404-RC
1.0
0.049
2.4
7406-RC
2.0
0.11
1.8
7408-RC
5.0
0.28
1.1
7410-RC
8.0
0.44
0.9
7412-RC
10.0
0.50
0.8
7414-RC
20.0
1.11
0.6
7416-RC
30.0
1.73
0.5
7418-RC
45.0
2.68
0.4
7500 Series
Part
Number
L (mH)
Min.
@ 1 KHz
DCR
(Ω)
Max.
I (A)*
Max.
7502-RC
0.6
0.025
4.4
7504-RC
1.0
0.033
3.6
7506-RC
2.0
0.058
2.9
7508-RC
5.0
0.10
2.3
7510-RC
8.0
0.20
1.6
7512-RC
10.0
0.22
1.5
7514-RC
20.0
0.49
1.0
7516-RC
30.0
0.76
0.8
7518-RC
45.0
1.18
0.7
Common Mode Inductors/EMI Filters
1
2
4
3
10.0
Max.
Dimensions: mm
Tolerance: -/+ 0.2
23
1
4
23.0
13.0
27.5 Max.
19.0
Max.
7500
1
2
4
3
10.0
19.0
Max.
21.0 Max.
17.0
Max.
7400
13.0
4
0.60
-/+0.05
0.70
-/+0.05
23
1
4
† RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003
including Annex.
“-RC” suffix indicates RoHS compliance.
“-RC” suffix indicates RoHS compliance.
REV. 10/09


Số phần tương tự - 7408-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Electronic devices inc.
7408 EDI-7408 Datasheet
553Kb / 5P
   BEAM PENTODE FOR AF POWER-AMPLIFIER APPLICATIONS
logo
Fairchild Semiconductor
7408 FAIRCHILD-7408 Datasheet
32Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gates
logo
Myrra
74087 MYRRA-74087 Datasheet
81Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER
74088 MYRRA-74088 Datasheet
81Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER
74089 MYRRA-74089 Datasheet
81Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER
More results

Mô tả tương tự - 7408-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
7353-V ETC2-7353-V Datasheet
38Kb / 1P
   Common Mode Inductors/EMI Filters
logo
Bourns Electronic Solut...
7355-H-RC BOURNS-7355-H-RC Datasheet
88Kb / 1P
   Common Mode Inductors/EMI Filters
logo
Coilcraft lnc.
M2022 COILCRAFT-M2022 Datasheet
223Kb / 2P
   Common Mode EMI Filters
M2022-ASLB COILCRAFT-M2022-ASLB Datasheet
227Kb / 2P
   Common Mode EMI Filters ??M2022
logo
List of Unclassifed Man...
7101 ETC1-7101 Datasheet
36Kb / 1P
   Common Mode EMI Inductors
logo
Pulse A Technitrol Comp...
PE-62916NL PULSE-PE-62916NL Datasheet
63Kb / 1P
   COMMON MODE EMI SUPPRESSION INDUCTORS
logo
Datatronic Distribution...
PT22001 DATATRONICS-PT22001 Datasheet
97Kb / 1P
   Common Mode EMI Suppression Inductors
logo
Delta Electronics, Inc.
LFZ28V DELTA-LFZ28V Datasheet
45Kb / 1P
   EMI Common-Mode Suppression Inductors
logo
Pulse A Technitrol Comp...
PE-62897NL PULSE-PE-62897NL Datasheet
63Kb / 1P
   COMMON MODE EMI SUPPRESSION INDUCTORS
PE-62891 PULSE-PE-62891 Datasheet
58Kb / 1P
   COMMON MODE EMI SUPPRESSION INDUCTORS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com