công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS2L40UF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS2L40UF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS2L40UF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS2L40UF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS2L40UF Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Package Information
STPS2L40
8/10
Table 7.
SMAflat dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min. Typ. Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.90
1.10
0.035
0.043
b
1.25
1.65
0.049
0.065
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
2.25
2.95
0.088
0.116
E
4.80
5.60
0.189
0.220
E1
3.95
4.60
0.156
0.181
L
0.75
1.50
0.030
0.059
L1
0.50
0.019
L2
0.50
0.019
Figure 23.
SMAflat footprint dimensions
optimized for SMAflat(1)
1.
SMA footprint may also be used.
Figure 24.
Marking information
D
A
L 2x
L
L2 2x
L1 2x
E E1
b
c
1.20
(0.047)
1.20
(0.047)
3.12
(0.123)
5.52
(0.217)
1.52
(0.060)
millimeters
(inches)
y w w
e3
z
x x x
e3: ECOPACK ( Leadfree)
XXX: Marking
Z: Manufacturing location
Y: Year
WW: week
Cathode bar (unidirectional devices only )


Số phần tương tự - STPS2L40UF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS2L40UF STMICROELECTRONICS-STPS2L40UF Datasheet
105Kb / 8P
   Low drop power Schottky rectifier
More results

Mô tả tương tự - STPS2L40UF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40L45CT STMICROELECTRONICS-STPS40L45CT Datasheet
71Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L40CT STMICROELECTRONICS-STPS10L40CT Datasheet
82Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS41L30CG STMICROELECTRONICS-STPS41L30CG Datasheet
99Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS80L30CY STMICROELECTRONICS-STPS80L30CY Datasheet
24Kb / 3P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
1N5817 STMICROELECTRONICS-1N5817 Datasheet
107Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25B-TR STMICROELECTRONICS-STPS5L25B-TR Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS10L40C STMICROELECTRONICS-STPS10L40C Datasheet
145Kb / 9P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25 STMICROELECTRONICS-STPS5L25_08 Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com