công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS2L40UF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
STPS2L40UF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 10 page STPS2L40 Package Information 7/10 Table 6. SMBflat dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.043 b(1) 1. Applies to plated leads 1.95 2.20 0.077 0.087 c(1) 0.15 0.40 0.006 0.016 D 3.30 3.95 0.130 0.156 E 5.10 5.60 0.200 0.220 E1 4.05 4.60 0.189 0.181 L 0.75 1.50 0.029 0.059 L1 0.40 0.016 L2 0.60 0.024 Figure 21. SMBflat footprint dimensions optimized for SMBflat(1) 1. SMB footprint may also be used. Figure 22. Marking information D A L L L1 L2 E E1 b c 1.20 (0.047) 1.20 (0.047) 3.44 (0.136) 5.84 (0.230) 2.07 (0.082) millimeters (inches) y w w e3 z x x x e3: ECOPACK ( Leadfree) XXX: Marking Z: Manufacturing location Y: Year WW: week Cathode bar (unidirectional devices only ) |
Số phần tương tự - STPS2L40UF |
|
Mô tả tương tự - STPS2L40UF |