công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU5N52K3 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU5N52K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 525 V, 1.2 ohm, 4.4 A SuperMESH3 Power MOSFET
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU5N52K3 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STU5N52K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STU5N52K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Package mechanical data
STB5N52K3, STD5N52K3, STF5N52K3, STP5N52K3, STU5N52K3
10/23
Doc ID 16952 Rev 2
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.


Số phần tương tự - STU5N52K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STU5N52K3 ETC2-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 廓, 4.4 A SuperMESH3??Power MOSFET D짼PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STU5N52K3 STMICROELECTRONICS-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 ohm, 4.4 A SuperMESH3 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU5N52K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD5N52K3 STMICROELECTRONICS-STD5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 ohm, 4.4 A SuperMESH3 Power MOSFET
STB11N52K3 STMICROELECTRONICS-STB11N52K3 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 525 V, 0.41 ohm, 10 A SuperMESH3 Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
STU5N52K3 ETC2-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 廓, 4.4 A SuperMESH3??Power MOSFET D짼PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STD5N52U STMICROELECTRONICS-STD5N52U Datasheet
943Kb / 18P
   N-channel 525 V, 1.28 ohm, 4.4 A, DPAK, TO-220FP, I2PAK UltraFASTmesh Power MOSFET
STB5N62K3 STMICROELECTRONICS-STB5N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 1.28 ohm, 4.2 A SuperMESH3 Power MOSFET
STU2N62K3 STMICROELECTRONICS-STU2N62K3 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 620 V, 3 ohm, 2.2 A SuperMESH3 Power MOSFET
STB7N52K3 STMICROELECTRONICS-STB7N52K3_09 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 525 V, 0.84 OHM, 6.2 A, D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 SuperMESH3 Power MOSFET
STD6N52K3 STMICROELECTRONICS-STD6N52K3 Datasheet
249Kb / 12P
   N-channel 525 V, 1 廓, 5 A, DPAK, TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UF624 UTC-UF624 Datasheet
206Kb / 6P
   4.4 A, 250 V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDD5N50G MGCHIP-MDD5N50G Datasheet
773Kb / 6P
   N-Channel MOSFET 500V, 4.4 A, 1.4(ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com