công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6778 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6778
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/triple ultra-low voltage supervisors
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6778 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STM6778 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM6778 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 30 page
background image
STM6717/6718/6719/6720/STM6777/6778/6779/6780
Description
Doc ID 11469 Rev 8
9/30
Figure 9.
Block diagram
1.
VCC2 input is available on STM6717/18/19/20/77/78.
2.
RSTIN available only on STM6719/20/79/80.
3.
MRC available only on STM6777/78/79/80.
Figure 10.
Hardware hookup
1.
VCC2 is available only on STM6717/18/19/20/77/78.
2.
RSTIN available only on STM6719/20/79/80.
3.
MRC available only on STM6777/78/79/80.
AI10421
VREF/2 = 0.626
RST
COMPARE
COMPARE
COMPARE
Logic
trec
Generator
RSTIN
(2)
VCC2
(1)
VCC1
VRST2
VRST1
MR
MRC
(3)
VCC1
AI10422
VCC1
VCC2
VSS
VCC1
MR
MRC
(3)
0.1µF
STM67xx
RSTIN
(2)
RST
RST (To Processor Reset)
Push-button
Switch
C
R1
From DC/DC Converter
R2
VCC2(1)
VCC3
0.1µF
VCC3 = (626.5mV)
(
R1 + R2
R2
)


Số phần tương tự - STM6778

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6778 STMICROELECTRONICS-STM6778 Datasheet
351Kb / 25P
   Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisors with Push-Button Reset (with Delay Option)
STM6778 STMICROELECTRONICS-STM6778 Datasheet
251Kb / 29P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6778 STMICROELECTRONICS-STM6778 Datasheet
664Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6778 STMICROELECTRONICS-STM6778 Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6778 STMICROELECTRONICS-STM6778 Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
More results

Mô tả tương tự - STM6778

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6718SFWY6F STMICROELECTRONICS-STM6718SFWY6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717 Datasheet
351Kb / 25P
   Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisors with Push-Button Reset (with Delay Option)
STM6779YWB6F STMICROELECTRONICS-STM6779YWB6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6717TWWY6F STMICROELECTRONICS-STM6717TWWY6F Datasheet
643Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717_10 Datasheet
664Kb / 30P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
STM6717 STMICROELECTRONICS-STM6717_07 Datasheet
251Kb / 29P
   Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option)
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX16134 MAXIM-MAX16134 Datasheet
661Kb / 23P
   Low-Voltage, Precision, Single/Dual/Triple/Quad-Voltage 關P Supervisors
Rev 0; 11/16
MAX6880 MAXIM-MAX6880 Datasheet
422Kb / 19P
   Dual-/Triple-Voltage, Power-Supply Sequencers/Supervisors
Rev 1; 10/05
MAX6717UKSVD3-T MAXIM-MAX6717UKSVD3-T Datasheet
720Kb / 19P
   Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23
Rev 5; 12/05
MAX6877 MAXIM-MAX6877 Datasheet
307Kb / 24P
   Dual-/Triple-Voltage, Power-Supply Trackers/Sequencers/Supervisors
Rev 0; 7/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com