công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MCP1754STT-1802EOT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
MCP1754STT-1802EOT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
11 / 42 page © 2011 Microchip Technology Inc. DS22276A-page 11 MCP1754/MCP1754S Note: Unless otherwise indicated VR = 3.3V, COUT = 1 µF Ceramic (X7R), CIN = 1 µF Ceramic (X7R), IL = 1 mA, TA = +25 °C, VIN = VR + 1V or VIN = 3.6V (whichever is greater), SHDN = VIN, package = SOT223. FIGURE 2-13: Dropout Voltage vs. Load Current. FIGURE 2-14: Dropout Voltage vs. Load Current. FIGURE 2-15: Dynamic Line Response. FIGURE 2-16: Dynamic Line Response. FIGURE 2-17: Short Circuit Current vs. Input Voltage. 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 Load Current (mA) V OUT = 3.3V +25 °C +130 °C -45 °C 0 °C +90 °C 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 Load Current (mA) V OUT = 3.3V +25 °C +130 °C -45 °C 0 °C +90 °C 0 10 20 30 40 50 468 10 12 14 16 Input Voltage (V) V OUT = 3.3V 25 °C 90 °C 130 °C 0 °C -45 °C |
Số phần tương tự - MCP1754STT-1802EOT |
|
Mô tả tương tự - MCP1754STT-1802EOT |