công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1754TT-5002EDB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1754TT-5002EDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 mA, 16V, High Performance LDO
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1754TT-5002EDB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP1754TT-5002EDB Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 42 page
background image
MCP1754/MCP1754S
DS22276A-page 8
© 2011 Microchip Technology Inc.
TEMPERATURE SPECIFICATIONS (Note 1)
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Operating Temperature Range
TJ
-40
+150
°C
Storage Temperature Range
TA
-55
+150
°C
Thermal Package Resistance
Thermal Resistance, SOT-223-3
θ
JA
θ
JC
62
15
°C/W
Thermal Resistance, SOT-223-5
θ
JA
θ
JC
62
15
°C/W
Thermal Resistance, SOT-23A-3
θ
JA
θ
JC
336
110
°C/W
Thermal Resistance, SOT-89-3
θ
JA
θ
JC
153.3
100
°C/W
Thermal Resistance, 2X3 DFN
θ
JA
θ
JC
93
26
°C/W
Note 1:
The maximum allowable power dissipation is a function of ambient temperature, the maximum allowable junction
temperature and the thermal resistance from junction to air (i.e., TA, TJ, θJA). Exceeding the maximum allowable power
dissipation will cause the device operating junction temperature to exceed the maximum 150°C rating. Sustained
junction temperatures above 150°C can impact the device reliability.


Số phần tương tự - MCP1754TT-5002EDB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754TT-5002EDB MICROCHIP-MCP1754TT-5002EDB Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
More results

Mô tả tương tự - MCP1754TT-5002EDB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754 Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754ST-3302E MICROCHIP-MCP1754ST-3302E Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754_13 Datasheet
1Mb / 44P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011-2013
MCP1755 MICROCHIP-MCP1755_12 Datasheet
2Mb / 40P
   300 mA, 16V, High-Performance LDO
2012 11/29/12
MIC5376 MICROCHIP-MIC5376 Datasheet
2Mb / 24P
   High Performance Low Dropout 150 mA LDO
09/14/21
logo
Vishay Siliconix
SI9183 VISHAY-SI9183_05 Datasheet
181Kb / 11P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
Rev. G, 20-Jun-05
SI9183 VISHAY-SI9183 Datasheet
130Kb / 10P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
Rev. E, 29-Mar-04
SI9183 VISHAY-SI9183_V01 Datasheet
164Kb / 11P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
18-Jul-08
logo
ON Semiconductor
NCP105 ONSEMI-NCP105 Datasheet
1Mb / 16P
   LDO Regulator - High PSRR 150 mA
September, 2019 ??Rev. 1
CAT6217 ONSEMI-CAT6217 Datasheet
165Kb / 9P
   150 mA CMOS LDO Regulator
December, 2009 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com