công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1754T-5002EMC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1754T-5002EMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 mA, 16V, High Performance LDO
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1754T-5002EMC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1754T-5002EMC Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 42 page
background image
MCP1754/MCP1754S
DS22276A-page 2
© 2011 Microchip Technology Inc.
Package Types - MCP1754S
Package Types - MCP1754
1
3
2
VIN
GND VOUT
12
3
VIN GND V
OUT
3-Pin SOT-23A
3-Pin SOT-89
GND
Tab will be connected to GND
8-Lead 2X3 DFN(*)
1
2
3
SOT-223-3
4
GND
VIN
VOUT
GND
2
NC
NC
GND
NC
NC
1
2
3
4
8
7
6
5 GND
VIN
VOUT
EP
9
* Includes Exposed Thermal Pad (EP); see Table 3-2.
(Note: The 3-lead SOT-223 (DB) is not a
standard package for output voltages
below 3.0V)
1
2
SOT23-5
12
3
SOT-223-5
45
PIN FUNCTION
1
/SHDN
5
PWRGD
3
GND
4
VOUT
2
VIN
4
3
5
PIN FUNCTION
4
PWRGD
2
GND
1
VIN
5
VOUT
3
/SHDN
Tab will be connected to GND
8-Lead 2X3 DFN(*)
3
NC
PWRGD
GND
NC
NC
1
2
3
4
8
7
6
5 SHDN
VIN
VOUT
EP
9
* Includes Exposed Thermal Pad (EP); see Table 3-1.


Số phần tương tự - MCP1754T-5002EMC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754T-5002EMC MICROCHIP-MCP1754T-5002EMC Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
More results

Mô tả tương tự - MCP1754T-5002EMC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754 Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754ST-3302E MICROCHIP-MCP1754ST-3302E Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754_13 Datasheet
1Mb / 44P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011-2013
MCP1755 MICROCHIP-MCP1755_12 Datasheet
2Mb / 40P
   300 mA, 16V, High-Performance LDO
2012 11/29/12
MIC5376 MICROCHIP-MIC5376 Datasheet
2Mb / 24P
   High Performance Low Dropout 150 mA LDO
09/14/21
logo
Vishay Siliconix
SI9183 VISHAY-SI9183_05 Datasheet
181Kb / 11P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
Rev. G, 20-Jun-05
SI9183 VISHAY-SI9183 Datasheet
130Kb / 10P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
Rev. E, 29-Mar-04
SI9183 VISHAY-SI9183_V01 Datasheet
164Kb / 11P
   High-Performance, Size Saving 150-mA CMOS LDO Regulator
18-Jul-08
logo
ON Semiconductor
NCP105 ONSEMI-NCP105 Datasheet
1Mb / 16P
   LDO Regulator - High PSRR 150 mA
September, 2019 ??Rev. 1
CAT6217 ONSEMI-CAT6217 Datasheet
165Kb / 9P
   150 mA CMOS LDO Regulator
December, 2009 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com