công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA333BW bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STA333BW
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA333BW bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STA333BW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STA333BW Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 68 page
background image
DocID13773 Rev 4
9/68
STA333BW
Pin connections
68
2
Pin connections
2.1
Connection diagram
Figure 2. Pin connection PowerSSO-36 (top view)
2.2
Pin description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
VDD_DIG
GND_DIG
SCL
SDA
INT_LINE
RESET
SDI
LRCKI
BICKI
XTI
GND_PLL
FILTER_PLL
VDD_PLL
PWRDN
GND_DIG
VDD_DIG
TWARN / OUT4A
EAPD / OUT4B
GND_SUB
SA
TEST_MODE
VSS
VCC_REG
OUT2B
GND2
VCC2
OUT2A
OUT1B
VCC1
GND1
OUT1A
GND_REG
VDD
CONFIG
OUT3B / FFX3B
OUT3A / FFX3A
D05AU1638
EP, exposed pad
(device ground)
Table 2. Pin description
Pin
Type
Name
Description
1
GND
GND_SUB
Substrate ground
2I
SA
I2C select address (pull-down)
3
I
TEST_MODE
This pin must be connected to ground (pull-down)
4
I/O
VSS
Internal reference at VCC - 3.3 V
5
I/O
VCC_REG
Internal VCC reference
6
O
OUT2B
Output half-bridge channel 2B
7
GND
GND2
Power negative supply
8
Power
VCC2
Power positive supply
9
O
OUT2A
Output half-bridge channel 2A
10
O
OUT1B
Output half-bridge channel 1B


Số phần tương tự - STA333BW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA333BW STMICROELECTRONICS-STA333BW Datasheet
1Mb / 64P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
STA333BW STMICROELECTRONICS-STA333BW Datasheet
2Mb / 67P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
January 2011 Rev 3
STA333BW13TR STMICROELECTRONICS-STA333BW13TR Datasheet
2Mb / 67P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
January 2011 Rev 3
STA333BWQS STMICROELECTRONICS-STA333BWQS Datasheet
1Mb / 71P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system with QSound QHD
STA333BWQS13TR STMICROELECTRONICS-STA333BWQS13TR Datasheet
1Mb / 71P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system with QSound QHD
More results

Mô tả tương tự - STA333BW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA339BWS STMICROELECTRONICS-STA339BWS_11 Datasheet
2Mb / 76P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
STA369BWS STMICROELECTRONICS-STA369BWS_V01 Datasheet
1Mb / 92P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
September 2014
STA333BW STMICROELECTRONICS-STA333BW_11 Datasheet
2Mb / 67P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
January 2011 Rev 3
STA369BWS STMICROELECTRONICS-STA369BWS Datasheet
2Mb / 89P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal?
STA339BWS13TR STMICROELECTRONICS-STA339BWS13TR Datasheet
2Mb / 76P
   2.1-channel 40-watt high-efficiency digital audio system Sound Terminal짰
STA323W STMICROELECTRONICS-STA323W_08 Datasheet
1Mb / 77P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
STA328 STMICROELECTRONICS-STA328_08 Datasheet
782Kb / 57P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
STA335BWS STMICROELECTRONICS-STA335BWS Datasheet
1Mb / 68P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
STA333BW STMICROELECTRONICS-STA333BW Datasheet
1Mb / 64P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
STA339BW STMICROELECTRONICS-STA339BW Datasheet
2Mb / 77P
   2.1-channel high-efficiency digital audio system
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com