công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62P25BB1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62P25BB1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCUs with A/D converter
Download  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62P25BB1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62P25BB1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST62P25BB1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 105 page
background image
ST6215C ST6225C
7/105
2 PIN DESCRIPTION
Figure 2. 28-Pin Package Pinout
Table 1. Device Pin Description
15
16
17
18
19
20
28
27
26
25
24
23
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VDD
TIMER
Ain/PB5
Ain/PB6
Ain/PB7
RESET
VPP
Ain/PC4
Ain/PC5
Ain/PC6
Ain/PC7
NMI
OSCout
OSCin
VSS
PA0/20mA Sink
PB4/Ain
PB3/Ain
PB2/Ain
PB1/Ain
PB0/Ain
PA7/Ain
PA6/Ain
PA5/Ain
PA4/Ain
PA3/20mA Sink
PA2/20mA Sink
PA1/20mA Sink
it2
it1
it2
itX associated interrupt vector
it2
Pin n°
Pin Name
Main Function
(after Reset)
Alternate Function
1
VDD
S
Main power supply
2
TIMER
I/O
Timer input or output
3
OSCin
I
External clock input or resonator oscillator inverter input
4
OSCout
O
Resonator oscillator inverter output or resistor input for RC oscillator
5
NMI
I
Non maskable interrupt (falling edge sensitive)
6
PC7/Ain
I/O
Pin C7 (IPU)
Analog input
7
PC6/Ain
I/O
Pin C6 (IPU)
Analog input
8
PC5/Ain
I/O
Pin C5 (IPU)
Analog input
9
PC4/Ain
I/O
Pin C4 (IPU)
Analog input
10
VPP
Must be held at Vss for normal operation, if a 12.5V level is applied to the pin
during the reset phase, the device enters EPROM programming mode.
11
RESET
I/O
Top priority non maskable interrupt (active low)
12
PB7/Ain
I/O
Pin B7 (IPU)
Analog input
13
PB6/Ain
I/O
Pin B6 (IPU)
Analog input
5


Số phần tương tự - ST62P25BB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST62P25BB1 STMICROELECTRONICS-ST62P25BB1 Datasheet
1Mb / 105P
   8-bit MCUs with A/D converter
ST62P25BB1/CCC STMICROELECTRONICS-ST62P25BB1/CCC Datasheet
1Mb / 105P
   8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
ST62P25BB1/CCC STMICROELECTRONICS-ST62P25BB1/CCC Datasheet
1Mb / 105P
   8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
More results

Mô tả tương tự - ST62P25BB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
CD00001237 STMICROELECTRONICS-CD00001237 Datasheet
1Mb / 105P
   8-bit MCUs with A/D converter
ST62T10 STMICROELECTRONICS-ST62T10 Datasheet
4Mb / 67P
   8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER
October 1996
ST6215L STMICROELECTRONICS-ST6215L Datasheet
84Kb / 10P
   LOW VOLTAGE 8-BIT ROM MCUs WITH A/D CONVERTER AND 28 PINS
ST6208C STMICROELECTRONICS-ST6208C_10 Datasheet
1Mb / 104P
   8-bit MCUs with A/D converter,two timers, oscillator safeguard & safe reset
ST6208L STMICROELECTRONICS-ST6208L Datasheet
86Kb / 10P
   LOW VOLTAGE 8-BIT ROM MCUs WITH A/D CONVERTER AND 20 PINS
ST6200CM-AUTO STMICROELECTRONICS-ST6200CM-AUTO Datasheet
2Mb / 96P
   8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
ST62T00CM6 STMICROELECTRONICS-ST62T00CM6 Datasheet
3Mb / 100P
   8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
ST6215C STMICROELECTRONICS-ST6215C_09 Datasheet
1Mb / 105P
   8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
ST6200L STMICROELECTRONICS-ST6200L Datasheet
85Kb / 10P
   LOW VOLTAGE 8-BIT ROM MCUs WITH A/D CONVERTER,AND 16 PINS
ST6200C STMICROELECTRONICS-ST6200C Datasheet
972Kb / 100P
   8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com