công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4T32-BR12SH1TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M4T32-BR12SH1TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TIMEKEEPER SNAPHAT (battery and crystal)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M4T32-BR12SH1TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M4T32-BR12SH1TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
M4T28-BR12SH, M4T32-BR12SH
List of tables
3/16
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 2.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 3.
Operating and AC measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 4.
SH – 4-pin SNAPHAT® housing for 48 mAh battery & crystal, package mechanical data 11
Table 5.
SH – 4-pin SNAPHAT® housing for 120 mAh battery & crystal,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 6.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Số phần tương tự - M4T32-BR12SH1TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M4T32-BR12SH1TR STMICROELECTRONICS-M4T32-BR12SH1TR Datasheet
172Kb / 12P
   TIMEKEEPER SNAPHAT (BATTERY & CRYSTAL)
M4T32-BR12SH1TR STMICROELECTRONICS-M4T32-BR12SH1TR Datasheet
139Kb / 16P
   TIMEKEEPER짰 SNAPHAT짰 (battery and crystal)
More results

Mô tả tương tự - M4T32-BR12SH1TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M4TXX-BR12SH STMICROELECTRONICS-M4TXX-BR12SH Datasheet
51Kb / 7P
   TIMEKEEPER SNAPHAT Battery & Crystal
November 1999
M4T28-BR12SH STMICROELECTRONICS-M4T28-BR12SH_03 Datasheet
172Kb / 12P
   TIMEKEEPER SNAPHAT (BATTERY & CRYSTAL)
logo
Texas Instruments
BQ48SH-28X6 TI-BQ48SH-28X6 Datasheet
96Kb / 6P
[Old version datasheet]   SNAPHAT WITH INTEGRATED BATTERY AND CRYSTAL
logo
STMicroelectronics
M4ZXX-BR00SH STMICROELECTRONICS-M4ZXX-BR00SH Datasheet
49Kb / 7P
   ZEROPOWER SNAPHAT Battery
November 1999
M4Z28-BR00SH STMICROELECTRONICS-M4Z28-BR00SH_03 Datasheet
163Kb / 12P
   ZEROPOWER SNAPHAT (BATTERY)
logo
Texas Instruments
BQ48SH TI1-BQ48SH Datasheet
126Kb / 7P
[Old version datasheet]   SNAPHAT??WITH INTEGRATED BATTERT AND CRYSTAL
logo
STMicroelectronics
M4T28-BR12SH STMICROELECTRONICS-M4T28-BR12SH_08 Datasheet
139Kb / 16P
   TIMEKEEPER짰 SNAPHAT짰 (battery and crystal)
logo
Dallas Semiconductor
DS1286 DALLAS-DS1286 Datasheet
234Kb / 13P
   Watchdog Timekeeper
logo
Holtek Semiconductor In...
HT1380 HOLTEK-HT1380 Datasheet
183Kb / 10P
   Serial Timekeeper Chip
HT1381-8SOPLF HOLTEK-HT1381-8SOPLF Datasheet
172Kb / 10P
   Serial Timekeeper Chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com