công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM117K bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM117K
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM117K bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LM117K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM117K Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
LM117, LM217, LM317
Electrical characteristics
Doc ID 2154 Rev 18
7/25
VI - VO = 5 V, IO = 500 mA, IMAX = 1.5 A and PMAX = 20 W, TJ = 0 to 125°C, unless otherwise
specified.
Table 5.
Electrical characteristics for LM317
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ΔVO
Line regulation
VI - VO = 3 to 40 V
TJ = 25°C
0.01
0.04
%/V
0.02
0.07
ΔVO
Load regulation
VO ≤ 5 V
IO = 10 mA to IMAX
TJ = 25°C
5
25
mV
20
70
VO ≥5 V,
IO = 10 mA to IMAX
TJ = 25°C
0.1
0.5
%
0.3
1.5
IADJ
Adjustment pin current
50
100
µA
ΔIADJ
Adjustment pin current
VI - VO = 2.5 to 40V,
IO = 10 mA to 500mA
0.2
5
µA
VREF
Reference voltage
(between pin 3 and pin 1)
VI - VO = 2.5 to 40V IO = 10 mA to 500mA
PD ≤ PMAX
1.2
1.25
1.3
V
ΔVO/VO
Output voltage
temperature stability
1%
IO(min)
Minimum load current
VI - VO = 40 V
3.5
10
mA
IO(max)
Maximum load current
VI - VO ≤ 15 V, PD < PMAX
1.5
2.2
A
VI - VO = 40 V, PD < PMAX, TJ = 25°C
0.4
eN
Output noise voltage
(percentage of VO)
B = 10Hz to 100kHz, TJ = 25°C
0.003
%
SVR
Supply voltage rejection (1) TJ = 25°C, f = 120Hz
CADJ=0
65
dB
CADJ=10µF
66
80
1.
CADJ is connected between pin 1 and ground.


Số phần tương tự - LM117K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM117K NSC-LM117K Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
STMicroelectronics
LM117K STMICROELECTRONICS-LM117K Datasheet
99Kb / 11P
   1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR
LM117K STMICROELECTRONICS-LM117K Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
logo
Seme LAB
LM117K SEME-LAB-LM117K Datasheet
301Kb / 7P
   POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM117K TI1-LM117K Datasheet
3Mb / 38P
[Old version datasheet]   LM117/LM317A/LM317-N 3-Terminal Adjustable Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM117K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LM217 STMICROELECTRONICS-LM217 Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_08 Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_10 Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM317T-DG STMICROELECTRONICS-LM317T-DG Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217LZ-TR STMICROELECTRONICS-LM217LZ-TR Datasheet
683Kb / 23P
   Low current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulators
LM217M STMICROELECTRONICS-LM217M_08 Datasheet
766Kb / 21P
   Medium current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
logo
Analog Devices
ADM663A AD-ADM663A Datasheet
331Kb / 9P
   Tri-Mode: 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADM663A AD-ADM663A_15 Datasheet
279Kb / 9P
   Tri-Mode 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADG3304 AD-ADG3304 Datasheet
68Kb / 5P
   Low Voltage 1.2 V to 5.5 V, Bidirectional, Logic Level Translators
REV. PrC Feb 2004
logo
Micro Commercial Compon...
LM317DT MCC-LM317DT_13 Datasheet
216Kb / 2P
   Adjustable Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com