công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADMP504ACEZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADMP504ACEZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADMP504ACEZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Data Sheet
ADMP504
Rev. 0 | Page 9 of 12
PCB LAND PATTERN LAYOUT
The recommended PCB land pattern for the ADMP504 should
be laid out to a 1:1 ratio to the solder pads on the microphone
package, as shown in Figure 10. Take care to avoid applying
solder paste to the sound hole in the PCB. A suggested solder
paste stencil pattern layout is shown in Figure 11. The diameter
of the sound hole in the PCB should be larger than the diameter
of the sound port of the microphone. A minimum diameter of
0.5 mm is recommended.
Ø1.55
Ø0.95
1.52
0.90
1.90
1.22
0.68
0.61
0.61
Figure 10. PCB Land Pattern Layout
1.22
0.8 × 0.6
0.2 × 45°
TYP
1.52mm
1.55/1.05 DIA.
0.225 CUT WIDTH (2×)
Figure 11. Suggested Solder Paste Stencil Pattern Layout


Số phần tương tự - ADMP504ACEZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADMP504ACEZ-RL7 AD-ADMP504ACEZ-RL7 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultralow Noise Microphone
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADMP504ACEZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADMP510 AD-ADMP510 Datasheet
247Kb / 12P
   RF Hardened, Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
REV. 0
logo
TDK Electronics
INMP504 TDK-INMP504 Datasheet
395Kb / 13P
   Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
ICS-40180 TDK-ICS-40180 Datasheet
407Kb / 14P
   Hardened, Low-Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output
INMP405 TDK-INMP405 Datasheet
373Kb / 13P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
INMP401 TDK-INMP401 Datasheet
336Kb / 14P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
logo
Analog Devices
ADMP404 AD-ADMP404 Datasheet
370Kb / 12P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
Rev. PrH
ADMP401-1 AD-ADMP401-1 Datasheet
341Kb / 8P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
Rev. PrB
ADMP401ACEZ AD-ADMP401ACEZ Datasheet
462Kb / 13P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
Rev. E
ADMP405 AD-ADMP405 Datasheet
426Kb / 12P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
Rev. PrH
logo
TDK Electronics
INMP404 TDK-INMP404 Datasheet
359Kb / 13P
   Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com