công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZW04-10 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BZW04-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIL
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BZW04-10 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  BZW04-10 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BZW04-10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BZW04-10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BZW04-10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BZW04-10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BZW04-10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
1/6
BZW04-5V8/376
BZW04-5V8B/376B
TRANSIL
TM
s
PEAK PULSE POWER : 400 W (10/1000
µs)
s
STAND-OFF VOLTAGE RANGE :
From 5.8V to 376 V
s
UNI AND BIDIRECTIONAL TYPES
s
LOW CLAMPING FACTOR
s
FAST RESPONSE TIME
s
UL RECOGNIZED
FEATURES
DO-15
Symbol
Parameter
Value
Unit
PPP
Peak pulse power dissipation (see note 1)
Tj initial = Tamb
400
W
P
Power dissipation on infinite heatsink
Tamb = 75°C
1.7
W
IFSM
Non repetitive surge peak forward current
for unidirectional types
tp = 10ms
Tj initial = Tamb
30
A
Tstg
Tj
Storage temperature range
Maximum junction temperature
-65to+175
175
°C
°C
TL
Maximum lead temperature for soldering during 10s a 5mm
from case.
230
°C
Note 1 : For a surge greater than the maximum values, the diode will fail in short-circuit.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tamb = 25°C)
DESCRIPTION
Transil diodes provide high overvoltage protection
by clamping action. Their instantaneous response
to transient overvoltages makes them particu-
larly suited to protect voltage sensitive devices
such as MOS Technology and low voltage sup-
plied IC’s.
February 2003- Ed : 3A
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth (j-l)
Junction to leads
60
°C/W
Rth (j-a)
Junction to ambient on printed circuit.
Llead =10mm
100
°C/W
THERMAL RESISTANCES
®


Số phần tương tự - BZW04-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BZW04-10 STMICROELECTRONICS-BZW04-10 Datasheet
130Kb / 6P
   TRANSIL
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZW04-10 TSC-BZW04-10 Datasheet
614Kb / 4P
   400 Watts Transient Voltage Suppressor
logo
MDE Semiconductor, Inc.
BZW04-10 MDE-BZW04-10 Datasheet
200Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZW04-10 EIC-BZW04-10 Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
BZW04-10 VISHAY-BZW04-10 Datasheet
393Kb / 6P
   TransZorb Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Jul-11
More results

Mô tả tương tự - BZW04-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
133Kb / 10P
   Transil
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
   Transil?
July 2010 Rev 8
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com