công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB41-600BRG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTB41-600BRG
Giải thích chi tiết về linh kiện  40A TRIACS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTB41-600BRG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  BTB41-600BRG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTB41-600BRG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
®
1/7
Table 1: Main Features
DESCRIPTION
Available in high power packages, the BTA/
BTB40-41 series is suitable for general purpose
AC switching. They can be used as an ON/OFF
function in applications such as static relays, heat-
ing regulation, induction motor starting circuits... or
for phase control operation in light dimmers, motor
speed controllers, ...
Thanks to their clip assembly technique, they
provide a superior performance in surge current
handling capabilities.
By using an internal ceramic pad, the BTA series
provides
voltage
insulated
tab
(rated
at
2500VRMS) complying with UL standards (File ref.:
E81734).
Symbol
Value
Unit
IT(RMS)
40
A
VDRM/VRRM
600 and 800
V
IGT (Q
1)
50
mA
BTA40, BTA41 and BTB41 Series
40A TRIACS
REV. 7
October 2005
STANDARD
Table 2: Order Codes
Part Number
Marking
BTA40-xxxB
See table 8 on page 6
BTA41-xxxBRG
BTB41-xxxBRG
G
A2
A1
G
A2
A2
A1
TOP3 Insulated
(BTA41)
TOP3
(BTB41)
A2
A1
G
RD91
(BTA40)
G
A2
A1


Số phần tương tự - BTB41-600BRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTB41-600BRG STMICROELECTRONICS-BTB41-600BRG Datasheet
85Kb / 7P
   40A TRIACs
More results

Mô tả tương tự - BTB41-600BRG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-800B KERSEMI-BTA41-800B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA40 STMICROELECTRONICS-BTA40 Datasheet
85Kb / 7P
   40A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TPDV1240 TGS-TPDV1240 Datasheet
204Kb / 1P
   40A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-700B KERSEMI-BTA41-700B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA41-600B KERSEMI-BTA41-600B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-800B KERSEMI-BTA40-800B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-700B KERSEMI-BTA40-700B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-600B KERSEMI-BTA40-600B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA41-600B TGS-BTA41-600B Datasheet
87Kb / 1P
   40A TRIACS
BTA41-800B TGS-BTA41-800B Datasheet
38Kb / 1P
   40A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com