công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BTA41-600BRG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
BTA41-600BRG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 7 page BTA40, BTA41 and BTB41 Series 3/7 Table 6: Thermal resistance Symbol Parameter Value Unit Rth(j-c) Junction to case (AC) RD91 (Insulated) / TOP3 0.9 °C/W TOP3 Insulated 0.6 Rth(j-a) Junction to ambient TOP3 / TOP3 Insulated 50 °C/W S = Copper surface under tab. Figure 1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current (full cycle) Figure 2: RMS on-state current versus case temperature (full cycle) Figure 3: Relative variation of thermal impedance versus pulse duration Figure 4: On-state characteristics (maximum values) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 P(W) I (A) T(RMS) 180° α α 0 25 50 75 100 125 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I (A) T(RMS) T (°C) C BTA41 BTA40 / BTB41 α = 180° 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 K=[Z /R th th] t (s) p Z BTA / BTB41 th(j-a) Zth(j-c) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100 400 I (A) TM V (V) TM T = 25°C j . T max. V = 0.85V R = 10 m j to d Ω T= j T max. j |
Số phần tương tự - BTA41-600BRG |
|
Mô tả tương tự - BTA41-600BRG |