công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K10240-PROPLUS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện K10240-PROPLUS
Giải thích chi tiết về linh kiện  T O TA L L A M P S O LU T I O N S
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

K10240-PROPLUS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button K10240-PROPLUS Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers K10240-PROPLUS Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 64 page
background image
www .prolite -lamps.co.uk
9
HELIX DAYLITE MICRO COMPACT FLUORESCENT
DESCRIPTION
A compact version of the daylite helix lamp ideal for use in small enclosures. 6400K daylight
white colour temperature, makes this lamp perfect for home applications such as cooker
hoods, bathroom and kitchen wall lights. The lamp also works well used in commercial
display applications. Used as an indirect light source, colours and products can be
viewed with full richness and contrast.
TECHNICAL SPECIFICATION
h
w
HELIX/5W/BC/6400
5
25
240
BC
300
94
30
HELIX/7W/BC/64
7
35
240
BC
385
106
30
HELIX/7W/SES/64
7
35
240
SES
385
106
30
HELIX/9W/BC/64
9
45
240
BC
455
108
30
HELIX/9W/SES/64
9
45
240
SES
455
108
30
8,000h


Số phần tương tự - K10240-PROPLUS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
K102 KODENSHI-K102 Datasheet
257Kb / 3P
   Photocoupler(These Photocouplers consist of a Gallium Arsenide Infrared Emitting)
logo
Vishay Siliconix
K102J15C0GF5.H5 VISHAY-K102J15C0GF5.H5 Datasheet
368Kb / 13P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K102J15C0GF5.L2 VISHAY-K102J15C0GF5.L2 Datasheet
368Kb / 13P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K102J15C0GF53H5 VISHAY-K102J15C0GF53H5 Datasheet
132Kb / 14P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
Revision: 18-Sep-06
K102J15C0GF53L2 VISHAY-K102J15C0GF53L2 Datasheet
132Kb / 14P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
Revision: 18-Sep-06
More results

Mô tả tương tự - K10240-PROPLUS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
GMBCX53 ETL-GMBCX53 Datasheet
215Kb / 2P
   P N P S I L I C O N E P I TA X I A L T R A N S I S T O R
GLBCX53 ETL-GLBCX53 Datasheet
215Kb / 2P
   P N P S I L I C O N E P I TA X I A L T R A N S I S T O R
GMBCP56 ETL-GMBCP56 Datasheet
153Kb / 2P
   N P N S I L I C O N E P I TA X I A L T R A N S I S T O R
GLBCP56 ETL-GLBCP56 Datasheet
153Kb / 2P
   N P N S I L I C O N E P I TA X I A L T R A N S I S T O R
GM5824 ETL-GM5824 Datasheet
442Kb / 2P
   N P N S I L I C O N E P I TA X I A L P L A N A R T R A N S I S T O R
GSMBTA64 ETL-GSMBTA64 Datasheet
217Kb / 2P
   P N P S I L I C O N T R A N S I S T O R
GSMBTA56 ETL-GSMBTA56 Datasheet
196Kb / 2P
   P N P S I L I C O N T R A N S I S T O R
GJ1386 ETL-GJ1386 Datasheet
161Kb / 2P
   P N P E P I T A X I A L S I L I C O N T R A N S I S T O R
GI1386 ETL-GI1386 Datasheet
215Kb / 2P
   P N P E P I T A X I A L S I L I C O N T R A N S I S T O R
GLBCP69 ETL-GLBCP69 Datasheet
248Kb / 2P
   P N P S I L I C O N E P I T A X I A L T R A N S I S T O R
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com