công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L79L12C bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L79L12C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Negative voltage regulators
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L79L12C bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button L79L12C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L79L12C Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
L79LxxAB, L79LxxAC, L79LxxC
Electrical characteristics
Doc ID 2511 Rev 16
11/27
Refer to the test circuits, TJ = 0 to 125 °C, VI = - 23 V, IO = 40 mA, CI = 0.33 µF, CO = 0.1 µF
unless otherwise specified.
Table 9.
Electrical characteristics of L79L15
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
-13.8
-15
-16.2
V
VO
Output voltage
IO = 1 to 40 mA, VI = -17.5 to -30 V
-13.5
-16.5
V
IO = 1 to 70 mA, VI = -23 V
-13.5
-16.5
ΔVO
Line regulation
VI = -17.5 to -30 V, TJ = 25°C
300
mV
VI = -20 to -30 V, TJ = 25°C
250
ΔVO
Load regulation
IO = 1 to 100 mA, TJ = 25°C
150
mV
IO = 1 to 40 mA, TJ = 25°C
75
Id
Quiescent current
TJ = 25°C
6.5
mA
TJ = 125°C
6
mA
ΔId
Quiescent current change
IO = 1 to 40 mA
0.2
mA
VI = -20 to -30 V
1.5
eN
Output noise voltage
B =10Hz to 100kHz, TJ = 25°C
90
µV
SVR
Supply voltage rejection
VI = -18.5 to -28.5.V, f = 120Hz
IO = 40 mA, TJ = 25°C
33
39
dB
Vd
Dropout voltage
1.7
V


Số phần tương tự - L79L12C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L79L12C STMICROELECTRONICS-L79L12C Datasheet
94Kb / 13P
   NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
L79L12C STMICROELECTRONICS-L79L12C Datasheet
701Kb / 22P
   Negative voltage regulators
L79L12CD STMICROELECTRONICS-L79L12CD Datasheet
94Kb / 13P
   NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
L79L12CD13TR STMICROELECTRONICS-L79L12CD13TR Datasheet
705Kb / 22P
   Negative voltage regulators
L79L12CZ STMICROELECTRONICS-L79L12CZ Datasheet
94Kb / 13P
   NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
More results

Mô tả tương tự - L79L12C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
79L12 WINGS-79L12 Datasheet
130Kb / 3P
   Negative-Voltage Regulators
logo
Texas Instruments
UA79M05 TI1-UA79M05 Datasheet
675Kb / 15P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
STMicroelectronics
L7912CV-DG STMICROELECTRONICS-L7912CV-DG Datasheet
465Kb / 24P
   Negative voltage regulators
logo
Texas Instruments
UA79M08 TI1-UA79M08 Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
STMicroelectronics
L79XXC STMICROELECTRONICS-L79XXC Datasheet
824Kb / 24P
   Negative voltage regulators
logo
Texas Instruments
UA7900 TI1-UA7900_12 Datasheet
537Kb / 14P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA79M00 TI-UA79M00 Datasheet
312Kb / 4P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA79M00 TI1-UA79M00_17 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA7900 TI1-UA7900_17 Datasheet
878Kb / 13P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-79LXXND ESTEK-ET-79LXXND Datasheet
1Mb / 5P
   Negative-Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com