công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP17N62K3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STP17N62K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 620 V, 0.28 廓, 15.5 A, TO-220FP, TO-220, TO-247 SuperMESH3??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

STP17N62K3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STP17N62K3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers STP17N62K3 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STF17N62K3, STP17N62K3, STW17N62K3
Package mechanical data
Doc ID 15046 Rev 2
11/17
Figure 25.
TO-220FP drawing
Table 9.
TO-220FP mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.4
4.6
B2.5
2.7
D
2.5
2.75
E0.45
0.7
F0.75
1
F1
1.15
1.70
F2
1.15
1.70
G4.95
5.2
G1
2.4
2.7
H
10
10.4
L2
16
L3
28.6
30.6
L4
9.8
10.6
L5
2.9
3.6
L6
15.9
16.4
L7
9
9.3
Dia
3
3.2
7012510_Rev_K
A
B
H
Dia
L7
D
E
L6
L5
L2
L3
L4
F1
F2
F
G
G1


Số phần tương tự - STP17N62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP17N62K3 STMICROELECTRONICS-STP17N62K3 Datasheet
976Kb / 17P
   Very low intrinsic capacitance
July 2011 Rev 2
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP17N62K3 VBSEMI-STP17N62K3 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP17N62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP5NK100Z STMICROELECTRONICS-STP5NK100Z_09 Datasheet
462Kb / 15P
   N-channel 1000 V, 2.7 廓, 3.5 A, TO-220, TO-220FP, TO-247 SuperMESH3??Power MOSFET
STF3LN62K3 STMICROELECTRONICS-STF3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFET DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
February 2011 Rev 1
STD6N62K3 STMICROELECTRONICS-STD6N62K3 Datasheet
433Kb / 17P
   N-channel 620 V, 1.1 廓, 5.5 A, IPAK, DPAK, TO-220,TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3 Datasheet
567Kb / 19P
   N-channel 620 V, 2.2 廓 , 2.7 A SuperMESH3??Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STATEK CORPORATION
STD3LN62K3 STATEK-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFE DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3_09 Datasheet
554Kb / 20P
   N-channel 620 V, 2.2 OHM , 2.7 A SuperMESH3 Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STATEK CORPORATION
STP6N62K3 STATEK-STP6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3??Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAKFP, I짼PAK, TO-220, IPAK packages
logo
STMicroelectronics
STF7N95K3 STMICROELECTRONICS-STF7N95K3 Datasheet
943Kb / 15P
   N-channel 950 V, 1.1 Ohm, 7.2 A, TO-220, TO-220FP, TO-247 Zener-protected SuperMESH3 Power MOSFET
STB7N52K3 STMICROELECTRONICS-STB7N52K3 Datasheet
380Kb / 15P
   N-channel 525 V, 0.84 廓, 6.3 A, D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 SuperMESH3??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com