công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3334AR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP3334AR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Accuracy, Low IQ, anyCAP Adjustable Low Dropout Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP3334AR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADP3334AR Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP3334AR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
REV. B
–10–
ADP3334
8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC]
Narrow Body
(RN-8)
Dimensions shown in millimeters and (inches)
0.25 (0.0098)
0.19 (0.0075)
1.27 (0.0500)
0.41 (0.0160)
0.50 (0.0196)
0.25 (0.0099)
45
8
0
1.75 (0.0688)
1.35 (0.0532)
SEATING
PLANE
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0040)
85
4
1
5.00 (0.1968)
4.80 (0.1890)
4.00 (0.1574)
3.80 (0.1497)
1.27 (0.0500)
BSC
6.20 (0.2440)
5.80 (0.2284)
0.51 (0.0201)
0.33 (0.0130)
COPLANARITY
0.10
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012AA
OUTLINE DIMENSIONS
8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters
0.23
0.08
0.80
0.40
8
0
85
4
1
4.90
BSC
PIN 1
0.65 BSC
3.00
BSC
SEATING
PLANE
0.15
0.00
0.38
0.22
1.10 MAX
3.00
BSC
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187AA
COPLANARITY
0.10
8-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
3 mm
3 mm Body
(CP-8)
Dimensions shown in millimeters
1
BOTTOM
VIEW
0.50
BSC
0.60 MAX
PIN 1 INDICATOR
1.50
REF
0.60
0.42
0.24
0.25
MIN
0.45
2.75
BSC SQ
TOP
VIEW
12 MAX
0.80 MAX
0.65 NOM
SEATING
PLANE
PIN 1
INDICATOR
0.90 MAX
0.85 NOM
0.30
0.23
0.18
0.05 MAX
0.01 NOM
0.20 REF
1.89
1.74
1.59
2
1.60
1.45
1.30
3.00
BSC SQ
DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS


Số phần tương tự - ADP3334AR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3334AR AD-ADP3334AR Datasheet
230Kb / 8P
   High Accuracy Low IQ, 500 mA anyCAP Adjustable Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3334ARMZ-REEL AD-ADP3334ARMZ-REEL Datasheet
477Kb / 12P
   High Accuracy, Low IQ, anyCAP짰 Adjustable Low Dropout Regulator
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADP3334AR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3334 AD-ADP3334 Datasheet
230Kb / 8P
   High Accuracy Low IQ, 500 mA anyCAP Adjustable Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3336 AD-ADP3336 Datasheet
364Kb / 8P
   High Accuracy Ultralow IQ, 500 mA anyCAP Adjustable Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3338AKC-18 AD-ADP3338AKC-18 Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
ADP3339AKCZ-5-R7 AD-ADP3339AKCZ-5-R7 Datasheet
252Kb / 12P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. C
ADP3333 AD-ADP3333_09 Datasheet
245Kb / 12P
   High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
ADP3335ARM-3.3 AD-ADP3335ARM-3.3 Datasheet
258Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 500 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. D
ADP3335ARM-18 AD-ADP3335ARM-18 Datasheet
258Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 500 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. D
ADP3333 AD-ADP3333 Datasheet
119Kb / 8P
   High Accuracy Ultralow IQ, 300 mA, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3338 AD-ADP3338 Datasheet
144Kb / 8P
   High-Accuracy Ultralow IQ, 1 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
ADP3339 AD-ADP3339 Datasheet
209Kb / 8P
   High-Accuracy Ultralow IQ, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com