công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB942 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CAB942
Giải thích chi tiết về linh kiện  Taoglas Low Loss Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 7620mm (25) CFD-200 to SMA(M)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CAB942 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CAB942 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB942 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB942 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB942 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CAB942 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SPE-13-8-054/A/WY |
page 5 of 5
3.2 Connectors
This drawing and its inherent design concepts are property of Taoglas. Not to
be copied or given to third parties without the written consent of Taoglas.
TW Design Centre
SMA(M) ST
A
Initial Design
Sandy
2012/04/26
ALL
NOTES:
1.All material must be RoHS compliant.
2.Open/short, insertion loss QC required.
Name
Material
Finish
QTY
SMA(M) ST
Brass
Gold
1
1
1
2
Black
CFD-200
PVC Jacket
Heat Shrink Tube
PE
Black
2
3
Part No.
SMA.M.ST.PLUG.G.J
CFD.200.J
001311F0100XXA
Brass
Ni Plated
1
4
N.TYPE.F.BKO.ST.JACK.G.J
N Type(F) ST
N Type(F) ST
O-Ring
B
Amend TITLE
Sandy
2012/06/07
A2
B
<Release>
Joanna
Joanna


Số phần tương tự - CAB942

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CAB940 ETC2-CAB940 Datasheet
305Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly Murata GSC to SMA(F)Bulkhead Straight Connector with 200mm 0.81 cable
More results

Mô tả tương tự - CAB942

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CAB953 ETC2-CAB953 Datasheet
1Mb / 5P
   Taoglas Low Loss Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 5000mm(16.4) ULC-200 to SMA(M)
CAB952 ETC2-CAB952 Datasheet
1Mb / 5P
   Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 3000mm (9.84) RG-316 to SMA(M)
CAB951 ETC2-CAB951 Datasheet
1Mb / 5P
   Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 1000mm (3.28) RG-316 to SMA(M)
CAB955 ETC2-CAB955 Datasheet
1Mb / 5P
   Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 100mm(3.93) RG-316 SMA(M)ST PLUG
CAB916 ETC2-CAB916 Datasheet
309Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly N type Male Straight to N type Male Straight with 1M CFD-200 cable
CAB917 ETC2-CAB917 Datasheet
478Kb / 6P
   Taoglas Cable Assembly N type Male Straight to N type Female Straight with 1M CFD-200 cable
CAB956 ETC2-CAB956 Datasheet
1Mb / 5P
   Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 100mm (3.93) RG-316 MCX(M)ST PLUG
CAB954 ETC2-CAB954 Datasheet
1Mb / 6P
   Taoglas Cable Assembly N Type Jack with O-Ring to 300mm(11.81) 1.37 to IPEX MHFI(U.FL comp)
logo
Taoglas antenna solutio...
CAB.X02 TAOGLAS-CAB.X02 Datasheet
492Kb / 7P
   2m low loss cfd-200 cable
CAB0121 TAOGLAS-CAB0121 Datasheet
385Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly SMA Bulkhead Jack Straight to FME Straight
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com