công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA14 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện CA14
Giải thích chi tiết về linh kiện  2400MHz to 2500MHz WLAN/WIFI/Bluetooth/Zigbee
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CA14 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CA14 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CA14 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
SPE-12-8-002/A/SS
Page 4 of 7
2D Passive chamber data
- H Plan : XY
- E1 Plan : XZ
- E2 Plan : ZY
- H Plan
Frequency
Max(dBi)
Avg(dBi)
Beam Peak
2400Mhz
-0.88
-2.92
162'
2445Mhz
-1.05
-2.78
256'
2447MHz
-0.92
-2.63
258'
2475Mhz
-0.46
-2.06
184'
2484Mhz
-0.75
-2.35
186'
2500Mhz
-1.3
-2.91
186'
- E1 Plan
Frequency
Max(dBi)
Avg(dBi)
Beam Peak
2400Mhz
-0.54
-5.18
284'
2445Mhz
-1.68
-6.18
276'
2447MHz
-1.62
-6.11
92'
2475Mhz
-1.05
-5.95
92'
2484Mhz
-1.21
-6.2
94'
2500Mhz
-1.61
-6.79
94'
- E2 Plan
Frequency
Max(dBi)
Avg(dBi)
Beam Peak
2400Mhz
-0.39
-4.71
240'
2445Mhz
-1.18
-5.02
236'
2447MHz
-1.09
-4.89
236'
2475Mhz
-0.97
-4.25
240'
2484Mhz
-1.25
-4.39
242'
2500Mhz
-1.74
-4.75
248'


Số phần tương tự - CA14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA14000 CREE-CA14000 Datasheet
530Kb / 9P
   Heidi series
logo
Ledil, Inc.
CA14000 LEDIL-CA14000 Datasheet
762Kb / 13P
   Heidi series
CA14000_HEIDI-M-NP LEDIL-CA14000_HEIDI-M-NP Datasheet
762Kb / 13P
   Heidi series
logo
Cree, Inc
CA14026 CREE-CA14026 Datasheet
1Mb / 23P
   Strada series
logo
Ledil, Inc.
CA14026 LEDIL-CA14026 Datasheet
1Mb / 8P
   Beam with excellent longitudinal luminance uniformity fulfilling EN13201 M-class
More results

Mô tả tương tự - CA14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WLA01 ETC2-WLA01 Datasheet
1Mb / 14P
   2.5dBi 2400MHz to 2500MHz WLAN/WIFI/Bluetooth/Zigbee
logo
Taoglas antenna solutio...
WCM.01.0151W TAOGLAS-WCM.01.0151W Datasheet
4Mb / 30P
   2400MHz to 2500MHz Antenna
logo
AVX Corporation
1001932FT AVX-1001932FT Datasheet
1Mb / 7P
   WLAN/BT/Zigbee/WiFi 6E Tunable Embedded FPC Antenna
9/29/2022
logo
Maxtena Inc.
MEA-2400-UWB-SMA MAXTENA-MEA-2400-UWB-SMA Datasheet
439Kb / 3P
   External Mount Wi-Fi/ISM/ZigBee/WLAN/Bluetooth 2.4GHz Antenna
REV A
logo
Pulse A Technitrol Comp...
W3300 PULSE-W3300 Datasheet
1Mb / 6P
   Bluetooth / WLAN / WiFi Antenna Ceramic Chip Antenna (ground cleared under antenna)
logo
List of Unclassifed Man...
PA11 ETC2-PA11 Datasheet
869Kb / 18P
   2.4GHz Band Dielectric Ceramic PIFA SMT Antenna for Bluetooth/WLAN/Zigbee Applications
logo
Taoglas antenna solutio...
PA11 TAOGLAS-PA11 Datasheet
1Mb / 19P
   2.4GHz Band Dielectric Ceramic PIFA SMT Antenna for Bluetooth/WLAN/Zigbee Applications
logo
World Produts Inc.
WPANT10043 WPI-WPANT10043 Datasheet
85Kb / 2P
   Wi-Fi / ZigBee / WLAN Antenna
logo
List of Unclassifed Man...
WMA01301151 ETC2-WMA01301151 Datasheet
789Kb / 15P
   Trinity 3dBi 2.4-2.5GHz MIMO Antenna Wi-fi/ISM Bands/ZigBee/WLAN/Bluetooth
logo
Maxtena Inc.
MEA-2400-SMA MAXTENA-MEA-2400-SMA Datasheet
737Kb / 3P
   WIFI/BLUETOOTH/ISM ANTENNA
REV A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com