công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1221BRMZ-REEL71 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1221BRMZ-REEL71
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance, Low Charge Injection, 15 V/12 V iCMOS Dual SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1221BRMZ-REEL71 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1221BRMZ-REEL71 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADG1221/ADG1222/ADG1223
Rev. A | Page 10 of 16
0
–250
100
080
150
–50
–100
–150
–200
50
20
40
60
100
120
TEMPERATURE (ºC)
IS (OFF) + –
ID (OFF) + –
IS (OFF) – +
ID (OFF) – +
ID, IS (ON) + +
ID, IS (ON) – –
VDD = +5V
VSS = –5V
VBIAS = ±4.5V
Figure 10. Leakage Current as a Function of Temperature, Dual Supply
0
–200
100
080
300
250
200
150
–50
–100
–150
50
20
40
60
100
120
TEMPERATURE (ºC)
IS (OFF) + –
ID (OFF) + –
IS (OFF) – +
ID (OFF) – +
ID, IS (ON) + +
ID, IS (ON) – –
VDD = 12V
VSS = 0V
VBIAS = 1/10V
Figure 11. Leakage Current as a Function of Temperature, Single Supply
120
0
0
LOGIC LEVEL, INx (V)
VDD = 12V
VSS = 0V
VDD = +15V
VSS = –15V
IDD PER CHANNEL
TA = 25ºC
100
80
60
40
20
2
4
6
8
101214
Figure 12. IDD vs. Logic Level
0.5
–0.5
–15
15
INPUT VOLTAGE (V)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–10
–5
0
5
10
TA = 25ºC
VDD = +15V
VSS = –15V
VDD = +5V
VSS = –5V
VDD = 12V
VSS = 0V
Figure 13. Charge Injection vs. Input Voltage
300
0
–40
120
TEMPERATURE (ºC)
250
200
150
100
50
–20
0
20406080
100
15V DS tON
15V DS tOFF
12V SS t ON
12V SS t OFF
Figure 14. tON/tOFF vs. Temperature
–100
10k
0
1G
FREQUENCY (Hz)
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
100k
1M
10M
100M
VDD = +15V
VSS = –15V
TA = 25ºC
Figure 15. Off Isolation vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG1221BRMZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1221BRMZ-REEL7 AD-ADG1221BRMZ-REEL7 Datasheet
279Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS짰 Dual SPST Switches
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG1221BRMZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1213YRUZ AD-ADG1213YRUZ Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1211 AD-ADG1211_12 Datasheet
330Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS Quad SPST Switches
REV. B
ADG1223BRMZ AD-ADG1223BRMZ Datasheet
279Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS짰 Dual SPST Switches
REV. A
ADG1201 AD-ADG1201 Datasheet
293Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS SPST in SOT-23
REV. 0
ADG1236YRUZ AD-ADG1236YRUZ Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS?? Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG1204 AD-ADG1204_09 Datasheet
398Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V, 4:1 iCMOS Multiplexer
REV. B
ADG1211 AD-ADG1211 Datasheet
271Kb / 16P
   1 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??Quad SPST Switches
Rev. PrE
ADG1219 AD-ADG1219 Datasheet
308Kb / 17P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS??SPDT in SOT-23
Rev. PrB
ADG1204 AD-ADG1204 Datasheet
453Kb / 16P
   2 pF Off Capacitance, 1 pC Charge Injection, -15 V/12 V 4:1 iCMOS Multiplexer
Rev. PrD
ADG1208 AD-ADG1208 Datasheet
445Kb / 20P
   Low Capacitance, 4-/8-Channel -15 V/12 V iCMOS Multiplexers
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com