công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG622BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG622BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 5 V/5 V, 4 Dual SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG622BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG622BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADG621/ADG622/ADG623
Rev. B | Page 8 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VD, VS (V)
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
5
4
VDD, VSS = ±2.5V
TA = 25°C
VDD, VSS = ±3V
VDD, VSS = ±3.3V
VDD, VSS = ±4.5V
VDD, VSS = ±5V
Figure 5. On Resistance vs. VD, VS (Dual Supply)
VDD = 2.7V
VDD = 3V
VDD = 3.3V
VDD = 4.5V
VDD = 5V
TA = 25°C
VSS = 0V
VD, VS (V)
20
0
16
12
8
4
1
2
3
4
5
0
Figure 6. On Resistance vs. VD, VS (Single Supply)
VD, VS (V)
6
–5
5
4
3
2
1
0
–3
–1
1
5
3
–4
–2
0
2
4
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = –40°C
Figure 7. On Resistance vs. VD, VS for Different Temperatures
(Dual Supply)
VD, VS (V)
0
1
2
3
5
4
10
8
6
4
2
0
9
7
5
3
1
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = –40°C
VDD = 5V
VSS = 0V
Figure 8. On Resistance vs. VD, VS for Different Temperature
(Single Supply)
TEMPERATURE (°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.5
–0.5
0.2
0.4
0.3
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
ID (OFF)
ID, IS (ON)
IS (OFF)
VDD = +5V
VSS = 0V
VD = ±4.5V
VS = ±4.5V
Figure 9. Leakage Current vs. Temperature (Dual Supply)
TEMPERATURE (°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.5
–0.5
0.2
0.4
0.3
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
ID (OFF)
ID, IS (ON)
IS (OFF)
VDD = 5V
VSS = 0V
VD = 4.5V/1V
VS = 1V/4.5V
Figure 10. Leakage Current vs. Temperature (Single Supply)


Số phần tương tự - ADG622BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG622BRM AD-ADG622BRM Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG622BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG621BRMZ AD-ADG621BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 5,-5 V/5 V, 4 ohm Dual SPST Switches
REV. B
ADG623BRMZ AD-ADG623BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 짹5 V/5 V, 4 廓 Dual SPST Switches
REV. B
ADG621 AD-ADG621 Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
ADG601 AD-ADG601 Datasheet
132Kb / 8P
   2 ohm CMOS -5 V/5 V, SPST SWITCHES
REV. 0
ADG663 AD-ADG663_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG662 AD-ADG662_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG661 AD-ADG661_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG511 AD-ADG511_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG512 AD-ADG512_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG513 AD-ADG513_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com