công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG622BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG622BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 5 V/5 V, 4 Dual SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG622BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADG622BRMZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG622BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ADG621/ADG622/ADG623
Rev. B | Page 5 of 12
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
V
DD to VSS
13 V
V
DD to GND
−0.3 V to +6.5 V
V
SS to GND
+0.3 V to –6.5 V
Analog Inputs1
V
SS – 0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Inputs1
–0.3 V to V
DD + 0.3 V or 30 mA,
whichever occurs first
Peak Current, S or D
100 mA (pulsed at 1 ms,
10% duty cycle maximum)
Continuous Current, S or D
50 mA
Operating Temperature Range
Industrial (B Version)
–40°C to +85°C
Storage Temperature Range
–65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
MSOP Package
θ
JA Thermal Impedance
206°C/W
θ
JC Thermal Impedance
44°C/W
Lead Soldering
Lead Temperature, Soldering
(10 sec)
300°C
IR Reflow, Peak Temperature
220°C
Pb-Free Soldering
Reflow, Peak Temperature
260(+0/−5)°C
Time at Peak Temperature
20 sec to 40 sec
1 Overvoltages at INx, S, or D must be clamped by internal diodes. Currents
should be limited to the maximum ratings given.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those listed in the operational sections
of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
Only one absolute maximum rating may be applied at any
one time.
Table 4. ADG621/ADG622 Truth Table
ADG621 INx
ADG622 INx
Switch Sx Condition
0
1
Off
1
0
On
Table 5. ADG623 Truth Table
IN1
IN2
Switch S1
Switch S2
0
0
Off
On
0
1
Off
Off
1
0
On
On
1
1
On
Off
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADG622BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG622BRM AD-ADG622BRM Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG622BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG621BRMZ AD-ADG621BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 5,-5 V/5 V, 4 ohm Dual SPST Switches
REV. B
ADG623BRMZ AD-ADG623BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 짹5 V/5 V, 4 廓 Dual SPST Switches
REV. B
ADG621 AD-ADG621 Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
ADG601 AD-ADG601 Datasheet
132Kb / 8P
   2 ohm CMOS -5 V/5 V, SPST SWITCHES
REV. 0
ADG663 AD-ADG663_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG662 AD-ADG662_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG661 AD-ADG661_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG511 AD-ADG511_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG512 AD-ADG512_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG513 AD-ADG513_15 Datasheet
144Kb / 12P
   Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com