công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U0603C220JCT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện U0603C220JCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Ceramic Capacitors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

U0603C220JCT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  U0603C220JCT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers U0603C220JCT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers U0603C220JCT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers U0603C220JCT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers U0603C220JCT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Multilayer Ceramic Capacitors
Page <1>
14/01/12 V1.1
www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com
Features:
• A wide selection of sizes is available (0402 to 1812)
• High capacitance in given case size
• Capacitor with lead-free termination (pure Tin)
Description
MLCC consists of a conducting material and electrodes. To manufacture a chip-type SMT and achieve miniaturization, high density
and high efficiency, ceramic condensers are used.
POE’s MLCC is made by NP0, X7R and Y5V dielectric material and which provides product with high electrical precision, stability and
reliability.
Applications
For general digital circuit.
For power supply bypass capacitors.
For consumer electronics.
For telecommunication.
External Dimensions
Dimensions : Inches (Millimetres)
Size
Inches (mm)
L
(mm)
W
(mm)
T (mm)/Symbol
Remark
MB
(mm)
0603 (1608)
1.6 ±0.1
0.8 ±0.1
0.8 ±0.07
S
0.4 ±0.15
1.6
+0.15 /- 0.1
0.8
+0.15 / -0.1
0.8
+0.15 / -0.1
X
0805 (2012)
2 ±0.15
1.25 ±0.1
0.6 ±0.1
A
0.5 ±0.2
0.8 ±0.1
B
1.25 ±0.1
D
#
1206 (3216)
3.2 ±0.15
1.6 ±0.15
0.8 ±0.1
B
0.6 ±0.2
0.95 ±0.1
C
1.15 ±0.15
J
#
1.25 ±0.1
D
3.2 ±0.2
1.6 ±0.2
1.6 ±0.2
G
3.2 +0.3 / -0.1
1.6 +0.3 / -0.1
1.6 +0.3 / -0.1
P
# Reflow soldering only is recommended.
Dielectric
NPO
X7R
Y5V
Size
0603, 0805, 1206
Capacitance range*
0.5 pF to 0.039
µF
100 pF to 1
µF
10 nF to 680 nF
Capacitance tolerance**
Cap
≤ 5 pF: B (±0.1 pF), C (±0.25 pF)
5 pF< Cap < 10 pF: C (±0.25 pF), D (±0.5 pF)
Cap
≥ 10 pF: F (±1%), G (±2%), J (±5%), K
(±10%)
J (±5%), K (±10%), M
(±20%)
M (±20%), Z (-20 / +80%)
General Electrical Data


Số phần tương tự - U0603C220JCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
U0603C220JCT ETC2-U0603C220JCT Datasheet
436Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Capacitors
U0603C220JCT ETC2-U0603C220JCT Datasheet
436Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Capacitors
U0603C220JCT ETC2-U0603C220JCT Datasheet
696Kb / 19P
   Multilayer Ceramic Capacitors
More results

Mô tả tương tự - U0603C220JCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cornell Dubilier Electr...
M15R103K5-F CDE-M15R103K5-F Datasheet
157Kb / 6P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
CC0402KR ETC1-CC0402KR Datasheet
214Kb / 8P
   MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B37923K5100J070 EPCOS-B37923K5100J070 Datasheet
722Kb / 22P
   Multilayer ceramic capacitors
B37941X5333K060 EPCOS-B37941X5333K060 Datasheet
797Kb / 17P
   Multilayer ceramic capacitors
B37953 EPCOS-B37953 Datasheet
151Kb / 25P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
B0805R224KCT ETC2-B0805R224KCT Datasheet
436Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
EPCOS
B37931 EPCOS-B37931 Datasheet
120Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
Panasonic Semiconductor
ECJ-2VF1C105Z PANASONIC-ECJ-2VF1C105Z Datasheet
319Kb / 6P
   Multilayer Ceramic Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
0603B104K500CT ETC1-0603B104K500CT Datasheet
4Mb / 21P
   MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
Jul. 2023
logo
EPCOS
B37872U5222S011 EPCOS-B37872U5222S011_09 Datasheet
693Kb / 14P
   Multilayer ceramic capacitors
B37979N EPCOS-B37979N Datasheet
122Kb / 12P
   Multilayer Ceramic Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com