công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PZU20 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
PZU20 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
7 / 12 page PZUXB_SER_2 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 02 — 15 November 2009 7 of 12 NXP Semiconductors PZUxB series Single Zener diodes in a SOD323F package Tj =25 °C PZU2.4B to PZU4.3B Tj =25 °C to 150 °C Fig 1. Forward current as a function of forward voltage; typical values Fig 2. Temperature coefficient as a function of working current; typical values PZU4.7B to PZU12B Tj =25 °C to 150 °C FR4 PCB, standard footprint Fig 3. Temperature coefficient as a function of working current; typical values Fig 4. Power derating curve VF (V) 0.6 1 0.8 mbg781 100 200 300 IF (mA) 0 060 0 −2 −3 −1 mgl273 20 40 IZ (mA) SZ (mV/K) 4.3 3.9 3.6 3.3 3.0 2.4 2.7 020 16 10 0 −5 5 mgl274 48 12 IZ (mA) SZ (mV/K) 4.7 12 11 10 9.1 8.2 7.5 6.8 6.2 5.6 5.1 Tamb (°C) 0 200 150 50 100 006aaa687 200 100 300 400 Ptot (mW) 0 |
Số phần tương tự - PZU20 |
|
Mô tả tương tự - PZU20 |