công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU11 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PZU11
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diodes in a SOD323F package Rev. 02 ??15 November 2009
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PZU11 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button PZU11 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PZU11 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
PZUXB_SER_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 15 November 2009
8 of 12
NXP Semiconductors
PZUxB series
Single Zener diodes in a SOD323F package
8.
Package outline
9.
Packing information
[1]
For further information and the availability of packing methods, see Section 14.
10. Soldering
Fig 5.
Package outline SOD323F (SC-90)
04-09-13
Dimensions in mm
0.80
0.65
0.25
0.10
0.5
0.3
2.7
2.3
1.8
1.6
0.40
0.25
1.35
1.15
1
2
Table 10.
Packing methods
The indicated -xxx are the last three digits of the 12NC ordering code.[1]
Type number
Package
Description
Packing quantity
3000
10000
PZU2.4B to
PZU36B
SOD323F
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-115
-135
Reflow soldering is the only recommended soldering method.
Dimensions in mm
Fig 6.
Reflow soldering footprint SOD323F (SC-90)
001aab169
1.65
0.50
(2
×)
2.10
1.60
2.80
0.60
3.05
0.50
0.95
solder lands
solder resist
occupied area
solder paste


Số phần tương tự - PZU11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU11 NEXPERIA-PZU11 Datasheet
259Kb / 12P
   Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 5 - 2 November 2020
logo
NXP Semiconductors
PZU11A PHILIPS-PZU11A Datasheet
135Kb / 14P
   Single Zener diodes
Rev. 01-19 September 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU11A NEXPERIA-PZU11A Datasheet
231Kb / 15P
   Single Zener diod
Rev. 01 - 19 September 2008
PZU11A-Q NEXPERIA-PZU11A-Q Datasheet
281Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 1 - 10 August 2022
PZU11A/DG NEXPERIA-PZU11A/DG Datasheet
231Kb / 15P
   Single Zener diod
Rev. 01 - 19 September 2008
More results

Mô tả tương tự - PZU11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZUXB PHILIPS-PZUXB Datasheet
64Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 01-7 March 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
PZUXB_SER NEXPERIA-PZUXB_SER Datasheet
259Kb / 12P
   Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 5 - 2 November 2020
logo
NXP Semiconductors
P82B96TD-112 NXP-P82B96TD-112 Datasheet
514Kb / 32P
   Dual bidirectional bus buffer Rev. 08 ??10 November 2009
Rev. 08-10 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-GW NEXPERIA-PDZ-GW Datasheet
238Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
BZT52_SER NEXPERIA-BZT52_SER Datasheet
198Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 16 March 2017
PZUXBL_SER NEXPERIA-PZUXBL_SER Datasheet
261Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD882 package
Rev. 2 - 11 November 2019
BZT52-B_SER NEXPERIA-BZT52-B_SER Datasheet
181Kb / 11P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 20 December 2017
logo
NXP Semiconductors
BZT52H NXP-BZT52H_10 Datasheet
126Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123F package
Rev. 3-7 December 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-GW_SER NEXPERIA-PDZ-GW_SER Datasheet
238Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 4 September 2017
logo
NXP Semiconductors
BZT52H-C20 PHILIPS-BZT52H-C20 Datasheet
126Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123F package
Rev. 3-7 December 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com