công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30SM100SG-TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30SM100SG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30SM100SG-TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS30SM100SG-TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Package information
STPS30SM100S
8/11
Doc ID 15517 Rev 4
Devices in I2PAK with nickel-plated back frame must NOT be mounted by frame soldering
like SMDs. Such devices are intended to be through-hole mounted ONLY and in no
circumstances shall ST be held liable for any lack of performance or damage arising out of
soldering of nickel-plated back frames.
Table 8.
I2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.035
b1
1.14
1.70
0.044
0.067
c
0.49
0.70
0.019
0.028
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.195
0.203
E
10
10.40
0.394
0.409
L
13
14
0.512
0.551
L1
3.50
3.93
0.138
0.155
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
E
L2
L1
b1
D
A1
c
c2
A
b
e
e1
L


Số phần tương tự - STPS30SM100SG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30SM100SG-TR STMICROELECTRONICS-STPS30SM100SG-TR Datasheet
335Kb / 14P
   100 V, 30 A power Schottky rectifier
Rev 7 - February 2019
More results

Mô tả tương tự - STPS30SM100SG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com