công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU10 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PZU10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diodes in a SOD323F package Rev. 02 ??15 November 2009
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PZU10 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  PZU10 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU10 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
PZUXB_SER_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 15 November 2009
5 of 12
NXP Semiconductors
PZUxB series
Single Zener diodes in a SOD323F package
Table 9.
Characteristics per type; PZU6.2B to PZU36B
Tj =25 °C unless otherwise specified
PZU
xxx
Sel Working
voltage
VZ (V);
IZ =5mA
Maximum differential
resistance
rdif (Ω)
Reverse
current
IR (nA)
Temperature
coefficient
SZ (mV/K);
IZ =5mA
Diode
capacitance
Cd (pF)[1]
Non-repetitive peak
reverse current
IZSM (A)[2]
Min
Max
IZ =0.5 mA IZ =5mA
Max
VR (V) Typ
Max
Max
6.2
B
5.86
6.53
80
30
500
3
2.7
250
5.5
B1
5.86
6.12
B2
6.06
6.33
B3
6.26
6.53
6.8
B
6.47
7.14
60
20
500
3.5
3.4
215
5.5
B1
6.47
6.73
B2
6.65
6.93
B3
6.86
7.14
7.5
B
7.06
7.84
60
10
500
4
4.0
170
3.5
B1
7.06
7.36
B2
7.28
7.60
B3
7.52
7.84
8.2
B
7.76
8.64
60
10
500
5
4.6
150
3.5
B1
7.76
8.10
B2
8.02
8.36
B3
8.28
8.64
9.1
B
8.56
9.55
60
10
500
6
5.5
120
3.5
B1
8.56
8.93
B2
8.85
9.23
B3
9.15
9.55
10
B
9.45
10.55
60
10
100
7
6.4
110
3.5
B1
9.45
9.87
B2
9.77
10.21
B3
10.11
10.55
11
B
10.44
11.56
60
10
100
8
7.4
108
3
B1
10.44
10.88
B2
10.76
11.22
B3
11.10
11.56
12
B
11.42
12.60
80
10
100
9
8.4
105
3
B1
11.42
11.90
B2
11.74
12.24
B3
12.08
12.60
13
B
12.47
13.96
80
10
100
10
9.4
103
2.5
B1
12.47
13.03
B2
12.91
13.49
B3
13.37
13.96
14
B2
13.70
14.30
80
10
100
11
10.4
101
2


Số phần tương tự - PZU10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU10 NEXPERIA-PZU10 Datasheet
259Kb / 12P
   Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 5 - 2 November 2020
logo
NXP Semiconductors
PZU10A PHILIPS-PZU10A Datasheet
135Kb / 14P
   Single Zener diodes
Rev. 01-19 September 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU10A NEXPERIA-PZU10A Datasheet
231Kb / 15P
   Single Zener diod
Rev. 01 - 19 September 2008
PZU10A-Q NEXPERIA-PZU10A-Q Datasheet
281Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 1 - 10 August 2022
PZU10A/DG NEXPERIA-PZU10A/DG Datasheet
231Kb / 15P
   Single Zener diod
Rev. 01 - 19 September 2008
More results

Mô tả tương tự - PZU10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZUXB PHILIPS-PZUXB Datasheet
64Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 01-7 March 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
PZUXB_SER NEXPERIA-PZUXB_SER Datasheet
259Kb / 12P
   Zener diodes in a SOD323F package
Rev. 5 - 2 November 2020
logo
NXP Semiconductors
P82B96TD-112 NXP-P82B96TD-112 Datasheet
514Kb / 32P
   Dual bidirectional bus buffer Rev. 08 ??10 November 2009
Rev. 08-10 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-GW NEXPERIA-PDZ-GW Datasheet
238Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
BZT52_SER NEXPERIA-BZT52_SER Datasheet
198Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 16 March 2017
PZUXBL_SER NEXPERIA-PZUXBL_SER Datasheet
261Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD882 package
Rev. 2 - 11 November 2019
BZT52-B_SER NEXPERIA-BZT52-B_SER Datasheet
181Kb / 11P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 20 December 2017
logo
NXP Semiconductors
BZT52H NXP-BZT52H_10 Datasheet
126Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123F package
Rev. 3-7 December 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-GW_SER NEXPERIA-PDZ-GW_SER Datasheet
238Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD123 package
Rev. 1 - 4 September 2017
logo
NXP Semiconductors
BZT52H-C20 PHILIPS-BZT52H-C20 Datasheet
126Kb / 13P
   Single Zener diodes in a SOD123F package
Rev. 3-7 December 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com