công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD22100SRZ-REEL71 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD22100SRZ-REEL71
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD22100SRZ-REEL71 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD22100SRZ-REEL71 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
AD22100
Rev. D | Page 10 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS TO-226AA
0.115 (2.92)
0.080 (2.03)
0.115 (2.92)
0.080 (2.03)
0.165 (4.19)
0.125 (3.18)
1
2
3
BOTTOM VIEW
SQ
0.019 (0.482)
0.016 (0.407)
0.105 (2.66)
0.095 (2.42)
0.055 (1.40)
0.045 (1.15)
SEATING
PLANE
0.500 (12.70) MIN
0.205 (5.21)
0.175 (4.45)
0.210 (5.33)
0.170 (4.32)
0.135 (3.43)
MIN
0.050 (1.27)
MAX
Figure 11. 3-Pin Plastic Header Package [TO-92]
(T-3)
Dimensions shown in inches and millimeters
0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
0.50 (0.0196)
0.25 (0.0099)
× 45°
1.75 (0.0688)
1.35 (0.0532)
SEATING
PLANE
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0040)
4
1
85
5.00 (0.1968)
4.80 (0.1890)
4.00 (0.1574)
3.80 (0.1497)
1.27 (0.0500)
BSC
6.20 (0.2440)
5.80 (0.2284)
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
COPLANARITY
0.10
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012AA
Figure 12. 8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC]
(R-8)
Dimensions shown in inches and millimeters


Số phần tương tự - AD22100SRZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD22100SRZ-REEL71 AD-AD22100SRZ-REEL71 Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100SRZ-REEL71 AD-AD22100SRZ-REEL71 Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100SRZ-REEL71 AD-AD22100SRZ-REEL71 Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD22100SRZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD22100 AD-AD22100 Datasheet
230Kb / 6P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. B
AD22100 AD-AD22100_04 Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100STZ AD-AD22100STZ Datasheet
216Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
AD22100ATZ AD-AD22100ATZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
AD22100ARZ AD-AD22100ARZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100ARZ AD-AD22100ARZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
AD22100KTZ AD-AD22100KTZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22103 AD-AD22103_15 Datasheet
431Kb / 6P
   3.3V Supply Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
AD22103KTZ AD-AD22103KTZ Datasheet
431Kb / 6P
   33 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
AD22103 AD-AD22103 Datasheet
224Kb / 6P
   3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com