công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3883R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - America Semiconductor, LLC

tên linh kiện 1N3883R
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power- Fast Recovery Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]
Trang chủ  http://americasemi.com
Logo AMERICASEMI - America Semiconductor, LLC

1N3883R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - America Semiconductor, LLC

  1N3883R Datasheet HTML 1Page - America Semiconductor, LLC 1N3883R Datasheet HTML 2Page - America Semiconductor, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Số phần tương tự - 1N3883R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
1N3883R IRF-1N3883R Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
1N3883R ETC2-1N3883R Datasheet
411Kb / 2P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3883R GENESIC-1N3883R Datasheet
686Kb / 3P
   High Surge Capability
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3883R NJSEMI-1N3883R Datasheet
49Kb / 1P
   GENERAL PURPOSE INDUSTRIAL
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3883R GENESIC-1N3883R Datasheet
736Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - 1N3883R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
America Semiconductor, ...
FR16B05 AMERICASEMI-FR16B05 Datasheet
574Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR30K05 AMERICASEMI-FR30K05 Datasheet
410Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR16B02 AMERICASEMI-FR16B02 Datasheet
449Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6J05 AMERICASEMI-FR6J05 Datasheet
423Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR40B05 AMERICASEMI-FR40B05 Datasheet
442Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6A02 AMERICASEMI-FR6A02 Datasheet
436Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR85B02 AMERICASEMI-FR85B02 Datasheet
432Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR70B02 AMERICASEMI-FR70B02 Datasheet
447Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR6B05 AMERICASEMI-FR6B05 Datasheet
432Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
FR70K05 AMERICASEMI-FR70K05 Datasheet
418Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com