công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3209R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - America Semiconductor, LLC

tên linh kiện 1N3209R
Giải thích chi tiết về linh kiện  DEVICE HIGH POWER STANDARD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]
Trang chủ  http://americasemi.com
Logo AMERICASEMI - America Semiconductor, LLC

1N3209R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - America Semiconductor, LLC

  1N3209R Datasheet HTML 1Page - America Semiconductor, LLC 1N3209R Datasheet HTML 2Page - America Semiconductor, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Số phần tương tự - 1N3209R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
1N3209R IRF-1N3209R Datasheet
93Kb / 4P
   15 Amp Stud-mounted Silicon Rectifier Diodes
logo
Vishay Siliconix
1N3209R VISHAY-1N3209R Datasheet
80Kb / 4P
   Stud-Mounted Silicon Rectifier Diodes, 15 A
Revision: 24-Jun-08
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3209R GENESIC-1N3209R Datasheet
679Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
1N3209R GENESIC-1N3209R Datasheet
777Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - 1N3209R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
America Semiconductor, ...
1N3212 AMERICASEMI-1N3212 Datasheet
426Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
1N2128A AMERICASEMI-1N2128A Datasheet
404Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
1N1183 AMERICASEMI-1N1183 Datasheet
407Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
1N2133A AMERICASEMI-1N2133A Datasheet
419Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
1N1183A AMERICASEMI-1N1183A Datasheet
423Kb / 2P
   DEVICE HIGH POWER STANDARD
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FSD052DS FUTUREWAFER-FSD052DS Datasheet
699Kb / 5P
   Standard ESD Protection Device
logo
Fujitsu Component Limit...
F_USB20LP FUJITSU-F_USB20LP Datasheet
82Kb / 2P
   Standard Bus IP: High Speed USB 2.0 Device Controller
logo
EM Microelectronic - MA...
EM4233 EMMICRO-EM4233 Datasheet
50Kb / 1P
   2k bit Read/Write High Secure ISO15693 Standard Compliant Device
logo
Toshiba Semiconductor
TPD4111K TOSHIBA-TPD4111K Datasheet
388Kb / 27P
   Power Device High Voltage Monolithic Silicon Power IC
logo
Solid States Devices, I...
RC0153A SSDI-RC0153A Datasheet
93Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY HIGH POWER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com