công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDZ27 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện TDZ27
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TDZ27 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  TDZ27 Datasheet HTML 1Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 2Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 3Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 4Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 5Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 6Page - Rohm TDZ27 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
TDZ16
lElectrical characteristic curves
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ta = 75°C
Ta = 25°C
Ta = 125°C
Ta = -25°C
0.001
0.01
0.1
1
10
13
14
15
16
17
18
Ta = 75°C
Ta = 25°C
Ta = 125°C
Ta = -25°C
1
10
100
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f = 1MHz
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
AVE : 16.20V
Ta=25°C
IZ=10mA
n=30pcs
ZENER VOLTAGE : VZ(V)
VZ -IZ CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE : VR(V)
VR-Ct CHARACTERISTICS
VZ DISPERSION MAP
5/6
2013.11 - Rev.D


Số phần tương tự - TDZ27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
TDZ27 ROHM-TDZ27 Datasheet
160Kb / 5P
   Zener diode
TDZ27 ROHM-TDZ27 Datasheet
143Kb / 5P
   Zener diode
TDZ27 ROHM-TDZ27 Datasheet
142Kb / 5P
   Zener diode
TDZ27 ROHM-TDZ27 Datasheet
142Kb / 5P
   Zener diode
TDZ27 ROHM-TDZ27 Datasheet
356Kb / 7P
   Constant voltage control
More results

Mô tả tương tự - TDZ27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com