công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF-0402F160 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

tên linh kiện SF-0402F160
Giải thích chi tiết về linh kiện  SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
Trang chủ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

SF-0402F160 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bourns Electronic Solutions

  SF-0402F160 Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions SF-0402F160 Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions SF-0402F160 Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions SF-0402F160 Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
REV. D 04/13
Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.
SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
Average Time Current Curves
Minimum I2T V Clear Time Curves
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.1
1
10
CURRENT (A)
100
3.00 A
0.80 A
2.50 A
1.00 A
2.00 A
1.25 A
1.60 A
3.15 A
4.00 A
1.50 A
0.50 A
0.75 A
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.01
0.1
CLEARING TIME (S)
1
4.00 A
1.25 A
1.00 A
0.80 A
0.75 A
0.50 A
2.50 A
2.00 A
1.60 A
1.50 A
3.15 A
3.00 A


Số phần tương tự - SF-0402F160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SF-0402F160 BOURNS-SF-0402F160 Datasheet
374Kb / 4P
   Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0402F160 BOURNS-SF-0402F160 Datasheet
425Kb / 4P
   SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0402F160-2 BOURNS-SF-0402F160-2 Datasheet
189Kb / 5P
   SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
REV. 04/21
More results

Mô tả tương tự - SF-0402F160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SF0402F BOURNS-SF0402F Datasheet
189Kb / 5P
   SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
REV. 04/21
SF-0402F200-2 BOURNS-SF-0402F200-2 Datasheet
425Kb / 4P
   SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-1206F300-2 BOURNS-SF-1206F300-2 Datasheet
375Kb / 4P
   SF-1206F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0603F080-2 BOURNS-SF-0603F080-2 Datasheet
382Kb / 5P
   SF-0603F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-1206F100-2 BOURNS-SF-1206F100-2 Datasheet
375Kb / 4P
   SF-1206F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0603F BOURNS-SF-0603F Datasheet
366Kb / 4P
   SF-0603F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0603F300-2 BOURNS-SF-0603F300-2 Datasheet
381Kb / 4P
   SF-0603F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses
SF-0402FP-F BOURNS-SF-0402FP-F Datasheet
280Kb / 5P
   SF-0402FP-F Series - Fast Acting Precision Surface Mount Fuses
REV. F 03/21
SF-0603FP-F BOURNS-SF-0603FP-F Datasheet
257Kb / 6P
   SF-0603FP-F Series - Fast Acting Precision Surface Mount Fuses
REV. D 03/21
SF-0603FP-M BOURNS-SF-0603FP-M Datasheet
254Kb / 6P
   SF-0603FP-M Series - Fast Acting Precision Surface Mount Fuses
REV. D 03/21
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com