công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR18EZHFL9R1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện MCR18EZHFL9R1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR18EZHFL9R1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 6Page - Rohm MCR18EZHFL9R1 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2/6
www.rohm.com
c
2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2012.11 - Rev.C
Data Sheet
MCR series - Low Ohmic - < General Purpose >
Products List
∗Design and specifications are subject to change without notice. Carefully check the specification sheet supplied with the product
before using or ordering it.
MCR006
YRT
0.67
0.76
0.95
1.51
1.51
2.13
2.13
3.01
6.02
4.26
4.26
3.02
3.02
1.90
1.52
1.34
0.05
MRT
ERT
EZH
EZH
JZH
JZH
JZH
MCR01
MCR03
MCR10
MCR18
MCR25
MCR50
MCR100
0.063
0.1
0.25
0.25
0.5
0.5
1
±600 / −200
1.0
Ω
to
9.1
Ω
1.0
Ω
to
9.1
Ω
1.0
Ω
to
9.1
Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.15
Ω
to
0.91
Ω
F(
±1%)
F(
±1%)
F(
±1%)
J(
±5%)
F(
±1%)
−55 to +125
−55 to +155
−55 to +125
±400
E24
500
±300
400
±200
±250
0.047
Ω to 0.091Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.15
Ω
to
9.1
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.15
Ω
to
0.91
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.15
Ω
to
9.1
Ω
0.15
Ω
to
0.91
Ω
0.15
Ω
to
9.1
Ω
0.1
Ω
to
0.91
Ω
0.1
Ω
to
9.1
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.15
Ω
to
0.91
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.15
Ω
to
9.1
Ω
0.1
Ω
to
0.13
Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
0.047
Ω to 0.091Ω
±400
500
±300
400
±200
±250
J(
±5%)
F(
±1%)
500
±300
400
±200
±250
500
±300
400
±200
±250
J(
±5%)
F(
±1%)
300
±300
±200
300
±300
±200
J(
±5%)
F(
±1%)
500
±300
400
±200
±250
500
±300
400
±200
±250
J(
±5%)
F(
±1%)
500
±300
400
±200
±250
500
±300
400
±200
±250
Limiting Element
Voltage
(V)
Maximum
Overload
Voltage
(V)
Temperature
Coefficient
(ppm /
°C)
Resistance
Tolerance
(%)
Operating
Temperature
Range
(
°C)
Type Code
Resistance Range
Series
Part No.
Rated Power
(70
°C)
(W)


Số phần tương tự - MCR18EZHFL9R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18EZHFL9R1 ROHM-MCR18EZHFL9R1 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18EZHFL9R10 ROHM-MCR18EZHFL9R10 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR18EZHFL9R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR50 ROHM-MCR50_11 Datasheet
174Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR25JZHFLR110 ROHM-MCR25JZHFLR110 Datasheet
137Kb / 7P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18EZHJ100 ROHM-MCR18EZHJ100 Datasheet
95Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR25 ROHM-MCR25_2 Datasheet
81Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR100 ROHM-MCR100_2 Datasheet
81Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR03 ROHM-MCR03_2 Datasheet
70Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18_11 Datasheet
132Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18_3 Datasheet
75Kb / 5P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR25 ROHM-MCR25_11 Datasheet
174Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
MCR100 ROHM-MCR100_11 Datasheet
175Kb / 4P
   Low Ohmic Thick Film Chip Resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com