công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F164N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74F164N
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit serial-in parallel-out shift register
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74F164N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74F164N Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74F164N Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74F164
8-bit serial-in parallel-out shift register
2000 Dec 18
6
TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS
tw
90%
VM
10%
90%
VM
10%
90%
VM
10%
90%
VM
10%
NEGATIVE
PULSE
POSITIVE
PULSE
tw
AMP (V)
0 V
0 V
tTHL (tf )
INPUT PULSE REQUIREMENTS
rep. rate
tw
tTLH
tTHL
1 MHz
500 ns 2.5 ns
2.5 ns
Input Pulse Definition
VCC
family
74F
D.U.T.
PULSE
GENERATOR
RL
CL
RT
VIN
VOUT
Test Circuit for Totem-Pole Outputs
DEFINITIONS:
RL = Load resistor;
see AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS for value.
CL = Load capacitance includes jig and probe capacitance;
see AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS for value.
RT = Termination resistance should be equal to ZOUT of
pulse generators.
tTHL (tf )
tTLH (tr )
tTLH (tr )
AMP (V)
amplitude
3.0 V
1.5 V
VM
SF00006


Số phần tương tự - 74F164N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74F164N PHILIPS-74F164N Datasheet
94Kb / 10P
   8-bit serial-in parallel-out shift register
2000 Dec 18
More results

Mô tả tương tự - 74F164N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
74AHC_AHCT164 PHILIPS-74AHC_AHCT164_15 Datasheet
109Kb / 18P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-24 April 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com