công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC138PW bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC138PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC138PW bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC138PW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC138PW Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
74HC_HCT138
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 27 June 2012
10 of 19
NXP Semiconductors
74HC138; 74HCT138
3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Test data is given in Table 9.
Definitions test circuit:
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RL = Load resistance.
S1 = Test selection switch.
Fig 8.
Load circuitry for measuring switching times
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
001aad983
DUT
VCC
VCC
VI
VO
RT
RL
S1
CL
open
G
Table 9.
Test data
Type
Input
Load
S1 position
VI
tr, tf
CL
RL
tPHL, tPLH
tPZH, tPHZ
tPZL, tPLZ
74HC138
VCC
6ns
15pF, 50 pF
1 k
Ω
open
GND
VCC
74HCT138
3 V
6 ns
15 pF, 50 pF
1 k
Ω
open
GND
VCC


Số phần tương tự - 74HC138PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC138PW PHILIPS-74HC138PW Datasheet
50Kb / 7P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
September 1993
74HC138PW NXP-74HC138PW Datasheet
211Kb / 19P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 4-27 June 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC138PW NEXPERIA-74HC138PW Datasheet
274Kb / 15P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 9 - 13 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC138PW-Q100 NXP-74HC138PW-Q100 Datasheet
241Kb / 18P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 1-16 July 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC138PW-Q100 NEXPERIA-74HC138PW-Q100 Datasheet
273Kb / 15P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 5 - 13 August 2021
More results

Mô tả tương tự - 74HC138PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC138D-Q100 NXP-74HC138D-Q100 Datasheet
241Kb / 18P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 1-16 July 2012
74AHC138 PHILIPS-74AHC138 Datasheet
84Kb / 16P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
1999 Sep 27
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
74HC138 FUMAN-74HC138 Datasheet
229Kb / 5P
   3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting
logo
NXP Semiconductors
74HC138 PHILIPS-74HC138 Datasheet
50Kb / 7P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
September 1993
74LV138 PHILIPS-74LV138_15 Datasheet
113Kb / 17P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 03-15 November 2007
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV138 KODENSHI-KK74LV138 Datasheet
452Kb / 6P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC138A-Q100 NEXPERIA-74LVC138A-Q100 Datasheet
245Kb / 14P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
74LVC138A NEXPERIA-74LVC138A Datasheet
258Kb / 14P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 8 - 20 September 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC138D NXP-74HC138D Datasheet
211Kb / 19P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 4-27 June 2012
74LVC138ABQ PHILIPS-74LVC138ABQ Datasheet
184Kb / 16P
   3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting
Rev. 5-19 October 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com