công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM035N4-00 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Alpha Industries

tên linh kiện AM035N4-00
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-37 GHz GaAs MMIC Ring Hybrid Mixer
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHA [Alpha Industries]
Trang chủ  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

AM035N4-00 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Alpha Industries

  AM035N4-00 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries AM035N4-00 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
32–37 GHz GaAs MMIC Ring Hybrid Mixer
AM035N4-00
2
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 2/00A
Performance vs. LO Power
FRF = 34.5 GHz, FLO = 35 GHz, PRF = -10 dBm
LO Power (dBm)
0
10
20
30
40
50
4
6
8
10
12
14
7
9
11
13
15
17
19
Conversion Loss
LO Return Loss
LO to RF Isolation
IF
RF
LO
IF
RF
LO
30
31
32
33
34
40
38
39
37
36
35
Performance vs. LO Frequency
FRF = FLO - 1.5 GHz, PLO = 12 dBm
4
6
8
10
12
14
LO Frequency (GHz)
Typical Performance Data
Wire Bonding Configurations
Circuit Schematic


Số phần tương tự - AM035N4-00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Industries
AM035N5-00 ALPHA-AM035N5-00 Datasheet
56Kb / 2P
   32-37 GHz GaAs MMIC Ring Hybrid Mixer
More results

Mô tả tương tự - AM035N4-00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Industries
AM035N5-00 ALPHA-AM035N5-00 Datasheet
56Kb / 2P
   32-37 GHz GaAs MMIC Ring Hybrid Mixer
logo
List of Unclassifed Man...
HMC1093 ETC2-HMC1093 Datasheet
514Kb / 10P
   GaAs MMIC SUB HARMONIC MIXER, 37 - 46.5 GHz
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC329LC3B HITTITE-HMC329LC3B Datasheet
261Kb / 6P
   GaAs MMIC FUNDAMENTAL MIXER, 24 - 32 GHz
HMC329LC3B HITTITE-HMC329LC3B_09 Datasheet
188Kb / 6P
   GaAs MMIC FUNDAMENTAL MIXER, 24 - 32 GHz
HMC-C035 HITTITE-HMC-C035 Datasheet
291Kb / 6P
   GaAs MMIC DOUBLE BALANCED MIXER MODULE, 23 - 37 GHz
HMC292 HITTITE-HMC292 Datasheet
167Kb / 6P
   GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 18 - 32 GHz
HMC524 HITTITE-HMC524 Datasheet
305Kb / 6P
   GaAs MMIC I/Q MIXER 22 - 32 GHz
HMC1015 HITTITE-HMC1015 Datasheet
561Kb / 8P
   GaAs MMIC Fundam ental Mixer, 26 - 32 GHz
HMC524LC3B HITTITE-HMC524LC3B_09 Datasheet
215Kb / 6P
   GaAs MMIC I/Q MIXER 22 - 32 GHz
HMC524LC3B HITTITE-HMC524LC3B Datasheet
197Kb / 6P
   GaAs MMIC I/Q MIXER 22 - 32 GHz
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com