công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1727-0802EMF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1727-0802EMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1727-0802EMF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1727-0802EMF Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21999B-page 11
MCP1727
NOTE: Unless otherwise indicated VOUT = 1.8V (Adjustable), VIN = 2.8V, COUT = 4.7 µF Ceramic (X7R), CIN = 4.7 µF
Ceramic (X7R), IOUT = 1 mA, Temperature = +25°C, VIN = VOUT + 0.6V, RPWRGD = 10 kΩ To VIN.
FIGURE 2-19:
Dropout Voltage vs. Load
Current.
FIGURE 2-20:
Dropout Voltage vs.
Temperature.
FIGURE 2-21:
Short Circuit Current vs.
Input Voltage.
FIGURE 2-22:
Output Noise Voltage
Density vs. Frequency.
FIGURE 2-23:
Power Supply Ripple
Rejection (PSRR) vs. Frequency (VOUT = 1.2V
Adj.).
FIGURE 2-24:
Power Supply Ripple
Rejection (PSRR) vs. Frequency (VOUT = 1.2V
Adj.).
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
250
500
750
1000
1250
1500
Load Current (mA)
VOUT = 5.0V
VOUT = 2.5V
Temperature = 25
°C
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-45
-20
5
305580
105
130
Temperature (°C)
IOUT = 1.5A
VOUT = 2.5V
VOUT = 5.0V
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
Input Voltage (V)
VOUT = 2.5V
Temperature = 25°C
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
VR=0.8V, VIN=2.3V
VR=2.5V, VIN=3.3V
COUT=1 μF ceramic X7R
CIN=10 μF ceramic
IOUT=200 mA
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
VR=1.2V Adj
COUT=10 μF ceramic X7R
VIN=3.1V
CIN=0 μF
IOUT=10 mA
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
Frequency (kHz)
VR=1.2V Adj
COUT=22 μF ceramic X7R
VIN=3.1V
CIN=0 μF
IOUT=10 mA


Số phần tương tự - MCP1727-0802EMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1727-0802E/MF MICROCHIP-MCP1727-0802E/MF Datasheet
806Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
MCP1727-0802E/SN MICROCHIP-MCP1727-0802E/SN Datasheet
806Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
More results

Mô tả tương tự - MCP1727-0802EMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1727 MICROCHIP-MCP1727 Datasheet
806Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
MCP1827S MICROCHIP-MCP1827S Datasheet
1Mb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2006
MCP1827 MICROCHIP-MCP1827 Datasheet
813Kb / 32P
   1.5A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2007
MCP1827 MICROCHIP-MCP1827_13 Datasheet
710Kb / 34P
   1.5A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2006-2013
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS3480 TSC-TS3480_08 Datasheet
91Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
TS3480 TSC-TS3480 Datasheet
269Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
TS3480CX50 TSC-TS3480CX50 Datasheet
91Kb / 5P
   Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator
logo
Microchip Technology
MCP1726 MICROCHIP-MCP1726_14 Datasheet
682Kb / 32P
   1A, Low-Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
03/25/14
MCP1726-3302E MICROCHIP-MCP1726-3302E Datasheet
534Kb / 30P
   1A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
06/25/07
MCP1726 MICROCHIP-MCP1726 Datasheet
431Kb / 30P
   1A, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator
2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com